Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

AS204-80 Datasheet (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

AS204-80 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
No. de pieza AS204-80_07
Descarga  AS204-80 Descarga
Tamaño del archivo   221.42 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Página de inicio  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Descripción Electrónicos GaAs IC SP4T Nonreflective Switch With Driver 300 kHz-3.5 GHz

AS204-80 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AS204-80 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

No. de pieza AS204-80_07
Descarga  AS204-80 Click to download

Tamaño del archivo   221.42 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Página de inicio  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Descripción Electrónicos GaAs IC SP4T Nonreflective Switch With Driver 300 kHz-3.5 GHz

AS204-80 Datasheet (HTML) - Skyworks Solutions Inc.




Número de pieza similar - AS204-80_07

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Skyworks Solutions Inc.
AS204-80 SKYWORKS-AS204-80_08 Datasheet
194Kb / 4P
GaAs IC SP4T Nonreflective Switch With Driver 300 kHz-3.5 GHz
More results


Descripción similar - AS204-80_07

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Skyworks Solutions Inc.
AS204-80 SKYWORKS-AS204-80 Datasheet
494Kb / 2P
GaAs IC SP4T Non-Reflective Switch With Driver DC-3.5 GHz
AS338-12 SKYWORKS-AS338-12_06 Datasheet
92Kb / 4P
GaAs IC SPDT Nonreflective Switch 300 kHz-2.5 GHz
AS229-350 SKYWORKS-AS229-350_07 Datasheet
273Kb / 4P
GaAs IC SPDT Nonreflective Switch 300 kHz-6 GHz
AS196-307 SKYWORKS-AS196-307 Datasheet
688Kb / 6P
GaAs IC High-Isolation SPDT Nonreflective Switch with Driver LF-6 GHz
AS115-61 SKYWORKS-AS115-61_05 Datasheet
114Kb / 4P
GaAs IC SP4T Nonreflective Switch 300 kHz-2 GHz
AS204-80 SKYWORKS-AS204-80_08 Datasheet
194Kb / 4P
GaAs IC SP4T Nonreflective Switch With Driver 300 kHz-3.5 GHz
logo
Analog Devices
ADRF5043 AD-ADRF5043 Datasheet
487Kb / 12P
Nonreflective, 9 kHz to 44 GHz Silicon SP4T Switch
7/2020-Revision 0
HMC241ALP3E AD-HMC241ALP3E Datasheet
223Kb / 11P
GaAs, Nonreflective, SP4T Switch 100 MHz to 4 GHz
8/2018-Rev. B to Rev. C
HMC641ALP4E AD-HMC641ALP4E Datasheet
518Kb / 11P
0.1 GHz to 20 GHz GaAs, Nonreflective, SP4T Switch
8/2018-Rev. A to Rev. B
ADRF5049 AD-ADRF5049 Datasheet
1Mb / 14P
Silicon SP4T Switch, Nonreflective, 9 kHz to 45 GHz
Rev. 0
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com