Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

A4AFKCV Datasheet (PDF) - Ashcroft, Inc.

A4AFKCV Datasheet PDF - Ashcroft, Inc.
No. de pieza A4AFKCV
Descarga  A4AFKCV Descarga
Tamaño del archivo   267.92 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  ASHCROFT [Ashcroft, Inc.]
Página de inicio  https://www.ashcroft.com/
Logo ASHCROFT - Ashcroft, Inc.
Descripción Electrónicos A4A Precision Pressure Gauge

A4AFKCV Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
A4AFKCV Datasheet PDF - Ashcroft, Inc.

No. de pieza A4AFKCV
Descarga  A4AFKCV Click to download

Tamaño del archivo   267.92 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  ASHCROFT [Ashcroft, Inc.]
Página de inicio  https://www.ashcroft.com/
Logo ASHCROFT - Ashcroft, Inc.
Descripción Electrónicos A4A Precision Pressure Gauge

A4AFKCV Datasheet (HTML) - Ashcroft, Inc.


A4AFKCV Detalles de producto

FEATURES
±0.1% of span accuracy (ASME B 40.100 Grade 4A)
Ranges from vacuum to 100,000 psi, gauge, absolute and compound pressure
Mirror band dial and knife edge pointer to eliminate parallax error
Solid front protective case
External zero adjustment




Número de pieza similar - A4AFKCV

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
All Sensors Corporation
A4AAF ASC-A4AAF Datasheet
25Kb / 1P
A-Package, 4 pin, No Port Cut, No Barb, Flat Leads
More results


Descripción similar - A4AFKCV

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Festo Corporation.
9791 FESTO-9791 Datasheet
87Kb / 1P
Pressure gauge
4601 FESTO-4601 Datasheet
90Kb / 1P
Pressure gauge
548009 FESTO-548009 Datasheet
106Kb / 2P
Pressure gauge
8/10/22
548010 FESTO-548010 Datasheet
104Kb / 2P
Pressure gauge
8/10/22
563735 FESTO-563735 Datasheet
112Kb / 1P
Pressure gauge
8/10/22
563737 FESTO-563737 Datasheet
101Kb / 1P
Pressure gauge
8/10/22
2849914 FESTO-2849914 Datasheet
109Kb / 2P
Precision pressure gauge
8/11/22
2849916 FESTO-2849916 Datasheet
111Kb / 2P
Precision pressure gauge
8/10/22
8081401 FESTO-8081401 Datasheet
93Kb / 2P
Pressure gauge
8/11/22
8088986 FESTO-8088986 Datasheet
100Kb / 1P
Pressure gauge
8/10/22
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com