Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

RB-10P008 Datasheet (PDF) - AG Electronica

RB-10P008 Datasheet PDF - AG Electronica
No. de pieza RB-10P008
Descarga  RB-10P008 Descarga
Tamaño del archivo   236.16 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Página de inicio  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Descripción Electrónicos BATERIA LiPo 11.4V 2200MAH 40C

RB-10P008 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
RB-10P008 Datasheet PDF - AG Electronica

No. de pieza RB-10P008
Descarga  RB-10P008 Click to download

Tamaño del archivo   236.16 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Página de inicio  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Descripción Electrónicos BATERIA LiPo 11.4V 2200MAH 40C

RB-10P008 Datasheet (HTML) - AG Electronica


RB-10P008 Detalles de producto

Descripción: esta batería de LiPo es una buena opción para alimentar distintos proyectos, ya sea un robot o cualquier circuito. El voltaje no daña los circuitos y la carga de la batería perdura una gran cantidad de tiempo.




Número de pieza similar - RB-10P008

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AG Electronica
RB-10P005 AGELECTRONICA-RB-10P005 Datasheet
233Kb / 1P
Cargador para baterías NIMH/NI-CD
23/12/2017
More results


Descripción similar - RB-10P008

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Transcend Information. ...
TS-BL22MA TRANSCEND-TS-BL22MA Datasheet
203Kb / 3P
2200mAh Lithium Ion Battery
logo
E-SWITCH
N211123 E-SWITCH-N211123 Datasheet
151Kb / 1P
STORAGE TEMP: -40C TO 85C
logo
Coto Technology
2270 COTO-2270 Datasheet
375Kb / 2P
2270 SERIES REED RELAYS FOR -40C TO 125C
logo
Micro Analog systems
MAS6260 MAS-MAS6260 Datasheet
364Kb / 9P
Li-ion and LiPo battery charger with LDO
logo
SparkFun Electronics
PRT-10217 SPARKFUN-PRT-10217 Datasheet
99Kb / 1P
SparkFun LiPo Charger Basic - Micro-USB
10/9/2015
PRT-10401 SPARKFUN-PRT-10401 Datasheet
103Kb / 1P
SparkFun LiPo Charger Basic - Mini-USB
10/9/2015
PRT-14380 SPARKFUN-PRT-14380 Datasheet
115Kb / 2P
SparkFun Adjustable LiPo Charger
PRT-14411 SPARKFUN-PRT-14411 Datasheet
94Kb / 2P
SparkFun LiPo Charger/Booster ??5V/1A
PRT-15217 SPARKFUN-PRT-15217 Datasheet
152Kb / 2P
SparkFun LiPo Charger Plus
6??2??9
logo
ams AG
AS3610 AMSCO-AS3610 Datasheet
1Mb / 26P
Swi tching Charger for Li -Ion/LiPo/LiFePO4 powered devices
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com