Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

2SK1954 Datasheet (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

2SK1954 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
No. de pieza 2SK1954
Descarga  2SK1954 Descarga
Tamaño del archivo   309.57 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Página de inicio  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Descripción Electrónicos isc N-Channel MOSFET Transistor

2SK1954 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
2SK1954 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

No. de pieza 2SK1954
Descarga  2SK1954 Click to download

Tamaño del archivo   309.57 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Página de inicio  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Descripción Electrónicos isc N-Channel MOSFET Transistor

2SK1954 Datasheet (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited


2SK1954 Detalles de producto

FEATURES
· Drain Current -ID= 4.0A@ TC=25℃
· Drain Source Voltage -VDSS= 180V(Min)
· Static Drain-Source On-Resistance
-RDS(on) = 0.65Ω(Max)@VGS= 10V
DESCRIPTION
· Motor drive, DC-DC converter, power switch
and solenoid drive.




Número de pieza similar - 2SK1954

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
2SK1954 NEC-2SK1954 Datasheet
411Kb / 8P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK1954 KEXIN-2SK1954 Datasheet
46Kb / 1P
MOS Field Effect Power Transistor
logo
Renesas Technology Corp
2SK1954 RENESAS-2SK1954 Datasheet
2Mb / 9P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2006
logo
NEC
2SK1954-Z NEC-2SK1954-Z Datasheet
411Kb / 8P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1954-Z ISC-2SK1954-Z Datasheet
299Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Descripción similar - 2SK1954

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
ISCB18101 ISC-ISCB18101 Datasheet
320Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCD18130 ISC-ISCD18130 Datasheet
335Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCF18118 ISC-ISCF18118 Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCN18117 ISC-ISCN18117 Datasheet
319Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
AOB2140L ISC-AOB2140L Datasheet
319Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCN1894 ISC-ISCN1894 Datasheet
325Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
IPA60R199CP ISC-IPA60R199CP Datasheet
333Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
IPA90R500C3 ISC-IPA90R500C3 Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
STD7N80K5 ISC-STD7N80K5 Datasheet
335Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
2SK2543 ISC-2SK2543 Datasheet
338Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results




Sobre a Inchange Semiconductor Company Limited


Inchange Semiconductor Company Limited es una compañía de semiconductores chino que fue fundada en 1997.

La compañía ofrece una amplia gama de productos que incluyen dispositivos de energía discretos y analógicos, y diodos para diversas aplicaciones en los mercados automotrices, industriales y de consumo.

Inchange es conocido por su enfoque en la calidad y la confiabilidad, y sus productos se utilizan ampliamente en la gestión de energía, la iluminación y otras aplicaciones.

La compañía tiene operaciones en varios países y es uno de los principales proveedores de dispositivos de energía y diodos en la región de Asia y el Pacífico.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com