Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

970200474 Datasheet (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

970200474 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
No. de pieza 970200474
Descarga  970200474 Descarga
Tamaño del archivo   215.46 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WA-SBRII Brass Spacer Stud

970200474 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
970200474 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 970200474
Descarga  970200474 Click to download

Tamaño del archivo   215.46 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WA-SBRII Brass Spacer Stud

970200474 Datasheet (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


970200474 Detalles de producto

General Information:
Operating Temperature -55 up to +150 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1




Número de pieza similar - 970200474

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
970200471 WURTH-970200471 Datasheet
68Kb / 2P
AsSSTII Steel Spacer Stud with Metric Thread, internal/internal
More results


Descripción similar - 970200474

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
9774015943 WURTH-9774015943 Datasheet
271Kb / 5P
WA-SMST SMD Steel Spacer with through hole
9774060943 WURTH-9774060943 Datasheet
271Kb / 5P
WA-SMST SMD Steel Spacer with through hole
9774070943 WURTH-9774070943 Datasheet
271Kb / 5P
WA-SMST SMD Steel Spacer with through hole
9774080943 WURTH-9774080943 Datasheet
271Kb / 5P
WA-SMST SMD Steel Spacer with through hole
9774010943 WURTH-9774010943 Datasheet
271Kb / 5P
WA-SMST SMD Steel Spacer with through hole
9774045943 WURTH-9774045943 Datasheet
271Kb / 5P
WA-SMST SMD Steel Spacer with through hole
9774050943 WURTH-9774050943 Datasheet
271Kb / 5P
WA-SMST SMD Steel Spacer with through hole
709620200 WURTH-709620200 Datasheet
153Kb / 3P
WA-SNSN Snap-In Spacer Snap Locking
001.001
973100385 WURTH-973100385 Datasheet
114Kb / 2P
WA-SNTI Plastic Spacer Stud
001.001
971190485 WURTH-971190485 Datasheet
107Kb / 2P
WA-SPAIE Plastic Spacer Stud
001.002
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com