Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

SBO-147BA Datasheet (PDF) - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.

SBO-147BA Datasheet PDF - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
No. de pieza SBO-147BA
Descarga  SBO-147BA Descarga
Tamaño del archivo   499.73 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  HANWHAVISION [Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.]
Página de inicio  https://www.hanwhavision.com/en/
Logo HANWHAVISION - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
Descripción Electrónicos Conduit Hole Adaptor

SBO-147BA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SBO-147BA Datasheet PDF - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.

No. de pieza SBO-147BA
Descarga  SBO-147BA Click to download

Tamaño del archivo   499.73 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  HANWHAVISION [Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.]
Página de inicio  https://www.hanwhavision.com/en/
Logo HANWHAVISION - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
Descripción Electrónicos Conduit Hole Adaptor

SBO-147BA Datasheet (HTML) - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.


SBO-147BA Detalles de producto

• Material: Cover- Aluminum, Top cover - Polycarbonate(PC)
• Dimensions: 48.5(W)x41(H)x56.7(D)mm(1.91x1.61x2.23")
• Weight: 45g(0.1lb)
• Color: White
• Conduit hole: 19.1mm(3/4")(M25)




Número de pieza similar - SBO-147BA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hanwha Vision Co., Ltd....
SBO-147B HANWHAVISION-SBO-147B Datasheet
1Mb / 3P
Back Box
More results


Descripción similar - SBO-147BA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Glenair, Inc.
M24758-3C GLENAIR-M24758-3C Datasheet
57Kb / 2P
Conduit Fitting
M24758-4C GLENAIR-M24758-4C Datasheet
56Kb / 2P
Conduit Fitting
M24758-5C GLENAIR-M24758-5C Datasheet
202Kb / 2P
Conduit Fitting
M24758-8C GLENAIR-M24758-8C Datasheet
198Kb / 2P
Conduit to Conduit Fitting
M24758-28A12 GLENAIR-M24758-28A12 Datasheet
195Kb / 2P
Straight Conduit Fitting to PEEK Conduit
M24758-02-A GLENAIR-M24758-02-A Datasheet
123Kb / 1P
Conduit Fitting
M24758-3-16-A GLENAIR-M24758-3-16-A Datasheet
80Kb / 1P
Conduit Fitting
M24758-8-16-A GLENAIR-M24758-8-16-A Datasheet
79Kb / 1P
Conduit-to-Conduit Fitting
logo
Tyco Electronics
012481-000 MACOM-012481-000 Datasheet
59Kb / 4P
HEXASHIELD ADAPTOR FOR CODE 40 CONNECTORS, CONDUIT CLAMPING NUT
logo
Schneider Electric
XVUZ00 SCHNEIDER-XVUZ00 Datasheet
94Kb / 3P
Modular tower light, Harmony XVU, 횂쩍창??NPT conduit adaptor for customer supplied tubing
May 24, 2021
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com