Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

0833208 Datasheet (PDF) - PHOENIX CONTACT

0833208 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No. de pieza 0833208
Descarga  0833208 Descarga
Tamaño del archivo   187.66 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL CUS - Shrink sleeve

0833208 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
0833208 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No. de pieza 0833208
Descarga  0833208 Click to download

Tamaño del archivo   187.66 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL CUS - Shrink sleeve

0833208 Datasheet (HTML) - PHOENIX CONTACT


0833208 Detalles de producto

Shrink sleeve, Roll, white, cable diameter range: 1.2 ... 2.4 mm: user-defined, Cut, mounting
type: slide-on, text field height: 4 mm, text field width: 15 mm




Número de pieza similar - 0833208

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
0833200 PHOENIX-0833200 Datasheet
190Kb / 6P
WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL - Shrink sleeve
0833201 PHOENIX-0833201 Datasheet
192Kb / 6P
WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL YE - Shrink sleeve
0833202 PHOENIX-0833202 Datasheet
190Kb / 6P
WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL - Shrink sleeve
0833203 PHOENIX-0833203 Datasheet
191Kb / 6P
WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL YE - Shrink sleeve
0833204 PHOENIX-0833204 Datasheet
189Kb / 6P
WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL - Shrink sleeve
More results


Descripción similar - 0833208

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
PP2130 ETC2-PP2130 Datasheet
271Kb / 4P
Heat Shrink Tubing 2 1 Ratio
logo
PHOENIX CONTACT
0801014 PHOENIX-0801014 Datasheet
55Kb / 3P
WMS shrink sleeves provide permanent and captive conductor and cable marking
2904059 PHOENIX-2904059 Datasheet
34Kb / 1P
ELR-RO-T-2,4 -24VDC
2904061 PHOENIX-2904061 Datasheet
34Kb / 1P
ELR-DO-T-2,4 -24VDC
0913210 PHOENIX-0913210 Datasheet
47Kb / 2P
Adapter sleeve - HS 2 A
0803928 PHOENIX-0803928 Datasheet
172Kb / 3P
Shrink sleeve - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK
12/24/2021
3240978 PHOENIX-3240978 Datasheet
47Kb / 3P
Transition sleeve from hose to cable - WP-EC TPE HF 28,5 BK
07/25/2016
3240979 PHOENIX-3240979 Datasheet
47Kb / 3P
Transition sleeve from hose to cable - WP-EC TPE HF 34,5 BK
07/25/2016
2701134 PHOENIX-2701134 Datasheet
167Kb / 4P
Mounting adapter - FL EPA WMS
Dec 6, 2022
0800294 PHOENIX-0800294 Datasheet
449Kb / 14P
WMS 12,7 (EX20)R - Shrink sleeve
Oct 17, 2023,
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com