Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

PCAN0603K10R0CST3 Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

PCAN0603K10R0CST3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza PCAN0603K10R0CST3
Descarga  PCAN0603K10R0CST3 Descarga
Tamaño del archivo   113.54 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos High Power Aluminum Nitride, Wraparound Surface Mount, Precision Thin Film Chip Resistor (up to 6 W)

PCAN0603K10R0CST3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
PCAN0603K10R0CST3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza PCAN0603K10R0CST3
Descarga  PCAN0603K10R0CST3 Click to download

Tamaño del archivo   113.54 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos High Power Aluminum Nitride, Wraparound Surface Mount, Precision Thin Film Chip Resistor (up to 6 W)

PCAN0603K10R0CST3 Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix


PCAN0603K10R0CST3 Detalles de producto

FEATURES
• High thermal conductivity aluminum nitride
substrate
• Power rating up to 6.0 W
• Resistance range 2  to 30.1 k
• Resistor tolerance to ± 0.1 %
• TCR to ± 25 ppm/°C
• Flame resistant UL 94 V-0
• Material categorization: for definitions of
compliance please see www.vishay.com/doc?99912
Note
* This datasheet provides information about parts that are
RoHS-compliant and / or parts that are non-RoHS-compliant. For
example, parts with lead (Pb) terminations are not RoHS-compliant.
Please see the information / tables in this datasheet for details.
APPLICATIONS
• Power supplies
• Power switching
• Braking system




Número de pieza similar - PCAN0603K10R0CST3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
PCAN0603K10R0CST3 VISHAY-PCAN0603K10R0CST3 Datasheet
119Kb / 5P
High Power Aluminum Nitride, Wraparound Surface Mount, Precision Thin Film Chip Resistor (up to 6 W)
23-Oct-2019
More results


Descripción similar - PCAN0603K10R0CST3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
PHP VISHAY-PHP Datasheet
132Kb / 4P
High Power Thin Film Wraparound Chip Resistor
24-Feb-11
VSMP VISHAY-VSMP_10 Datasheet
393Kb / 4P
Ultra High Precision Foil Wraparound Surface Mount Chip Resistor
25-Mar-10
Y40625K00000Q0R VISHAY-Y40625K00000Q0R Datasheet
1Mb / 7P
Ultra High Precision Foil Wraparound Surface Mount Chip Resistor
20-Mar-12
PRAHT100 VISHAY-PRAHT100 Datasheet
97Kb / 4P
High Temperature (230 °C) High Precision Thin Film Wraparound Chip Resistor Arrays
20-Nov-12
PCAN VISHAY-PCAN Datasheet
94Kb / 5P
High Power Aluminum Nitride, Wraparound Surface Mount,Precision Thin Film Chip Resistor (up to 6 W)
07-Aug-14
PHP VISHAY-PHP_15 Datasheet
135Kb / 5P
High Power Thin Film Wraparound Chip Resistor
07-Aug-14
PCNM VISHAY-PCNM Datasheet
102Kb / 5P
High Power Aluminum Nitride, Wraparound Surface Mount, Precision Thin Film Non-Magnetic Chip Resistor (up to 6 W)
15-Jun-16
PHPA VISHAY-PHPA Datasheet
123Kb / 5P
High Power Thin Film Wraparound Chip Resistor AEC-Q200 Qualified
27-May-2021
RV VISHAY-RV_V01 Datasheet
103Kb / 5P
High Precision Wraparound Thin Film Chip Resistors
04-Oct-2021
logo
Stackpole Electronics, ...
RTAN SEI-RTAN Datasheet
351Kb / 6P
Tantalum Nitride Thin Film Chip Resistor
7/1/2022
More results




Sobre a Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com