Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

1945601 Datasheet (PDF) - PHOENIX CONTACT

1945601 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No. de pieza 1945601
Descarga  1945601 Descarga
Tamaño del archivo   1434.57 Kbytes
Page   16 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos MSTBP 2,5/ 3-ST BU - PCB connector

1945601 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
1945601 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No. de pieza 1945601
Descarga  1945601 Click to download

Tamaño del archivo   1434.57 Kbytes
Page   16 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos MSTBP 2,5/ 3-ST BU - PCB connector

1945601 Datasheet (HTML) - PHOENIX CONTACT


1945601 Detalles de producto

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: blue, nominal current: 12 A, rated voltage
(III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 3,
number of rows: 1, number of positions: 3, number of connections: 3, product range: MSTBP
2,5/..-ST, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head
form: L Slotted, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in
system: COMBICON MSTB 2,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging:
packed in cardboard




Número de pieza similar - 1945601

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
1945672 PHOENIX-1945672 Datasheet
64Kb / 4P
Printed-circuit board connector - FKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU
More results


Descripción similar - 1945601

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
3031225 PHOENIX-3031225 Datasheet
184Kb / 6P
ST 2,5 BU
3031254 PHOENIX-3031254 Datasheet
171Kb / 6P
ST 2,5-TWIN BU
3038710 PHOENIX-3038710 Datasheet
154Kb / 4P
ST 2,5-3L BU
1769036 PHOENIX-1769036 Datasheet
146Kb / 10P
Printed-circuit board connector - MSTBP 2,5/ 4-ST-5,08
1769159 PHOENIX-1769159 Datasheet
158Kb / 6P
MSTBP 2,5/16-ST-5,08
1765823 PHOENIX-1765823 Datasheet
130Kb / 10P
Printed-circuit board connector - MSTBP 2,5/ 7-ST
1765865 PHOENIX-1765865 Datasheet
123Kb / 9P
Printed-circuit board connector - MSTBP 2,5/11-ST
1765904 PHOENIX-1765904 Datasheet
117Kb / 8P
Printed-circuit board connector - MSTBP 2,5/15-ST
1765917 PHOENIX-1765917 Datasheet
117Kb / 8P
Printed-circuit board connector - MSTBP 2,5/16-ST
1848889 PHOENIX-1848889 Datasheet
95Kb / 2P
MSTB 2,5/ 3-ST BU
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com