Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

302103099 Datasheet (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

302103099 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
No. de pieza 302103099
Descarga  302103099 Descarga
Tamaño del archivo   296.2 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WE-LT Conductive Shielding Gasket

302103099 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
302103099 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 302103099
Descarga  302103099 Click to download

Tamaño del archivo   296.2 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WE-LT Conductive Shielding Gasket

302103099 Datasheet (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


302103099 Detalles de producto

General Information:
Operating Temperature -20 °C up to +80 °C
Storage Conditions (in original
packaging) 5 °C up to ; < 75 % rH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Flammability: UL94 V-0 (File Number E474708)
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % rH if not specified differently




Número de pieza similar - 302103099

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Littelfuse
30210 LITTELFUSE-30210 Datasheet
258Kb / 4P
FUSE HOLDER SELECTION GUIDE
logo
Wiha Tools
30210 WIHA-30210 Datasheet
5Mb / 44P
PROFESSIONAL SCREWDRIVERS & NUT DRIVERS
30210. WIHA-30210. Datasheet
161Kb / 1P
Wiha SoftFinish® Handle - Standard Series
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
3021000599 WURTH-3021000599 Datasheet
297Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
001.000
logo
Qualtek Electronics Cor...
3021001-03 QUALTEK-3021001-03 Datasheet
422Kb / 1P
USB 4P(A)/M - USB 4P(B)/M
More results


Descripción similar - 302103099

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
3021313 WURTH-3021313 Datasheet
184Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
005.003
3020705 WURTH-3020705 Datasheet
182Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
004.003
3021307 WURTH-3021307 Datasheet
183Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
005.003
3021305 WURTH-3021305 Datasheet
183Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
005.003
3021707 WURTH-3021707 Datasheet
184Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
004.003
3021025 WURTH-3021025 Datasheet
183Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
004.003
3021302 WURTH-3021302 Datasheet
187Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
004.003
3022104 WURTH-3022104 Datasheet
183Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
005.003
3023002 WURTH-3023002 Datasheet
183Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
004.003
3031008 WURTH-3031008 Datasheet
182Kb / 3P
WE-LT Conductive Shielding Gasket
005.002
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com