Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

0FHM0002ZXJM Datasheet (PDF) - Littelfuse

0FHM0002ZXJM Datasheet PDF - Littelfuse
No. de pieza 0FHM0002ZXJM
Descarga  0FHM0002ZXJM Descarga
Tamaño del archivo   360.15 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  LITTELFUSE [Littelfuse]
Página de inicio  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Descripción Electrónicos 32V IN-LINE WATERPROOF BLADE FUSE HOLDER

0FHM0002ZXJM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
0FHM0002ZXJM Datasheet PDF - Littelfuse

No. de pieza 0FHM0002ZXJM
Descarga  0FHM0002ZXJM Click to download

Tamaño del archivo   360.15 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  LITTELFUSE [Littelfuse]
Página de inicio  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Descripción Electrónicos 32V IN-LINE WATERPROOF BLADE FUSE HOLDER

0FHM0002ZXJM Datasheet (HTML) - Littelfuse


0FHM0002ZXJM Detalles de producto

Features and Benefits
• Compatible with 32V/58V MINI® blade fuses (sold
separately unless indicated)
• Built-in cover seals in the fuse to offer IP67-rated
dustproof and waterproof protection
• Compact design is easy to mount in line with the circuit
virtually anywhere
• Available in a wide variety of configurations, including
with standard black bodies and covers or clear bodies
and covers that allow you to see MINI® Smart Glow fuses
• Custom and semi-custom MINI® FHM Series fuse
holder versions are available through your Littelfuse
sales representative (minimum order quantities apply)




Número de pieza similar - 0FHM0002ZXJM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Littelfuse
0FHM0002ZXJM LITTELFUSE-0FHM0002ZXJM Datasheet
347Kb / 2P
MINI짰 FHM SERIES 32-58V IN-LINE WATERPROOF BLADE FUSE HOLDER
2021
More results


Descripción similar - 0FHM0002ZXJM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Littelfuse
04980921GXM5 LITTELFUSE-04980921GXM5_V01 Datasheet
146Kb / 1P
MIDI 498 IL SERIES 32V IN-LINE FUSE HOLDER
080421-A
0FHA0200Z LITTELFUSE-0FHA0200Z Datasheet
126Kb / 1P
ATO짰 ADD-A-CIRCUIT짰 SERIES 32V IN-LINE FUSE HOLDER
2021
0FHP0001Z LITTELFUSE-0FHP0001Z Datasheet
193Kb / 1P
GLASS FHP 32V IN-LINE BAYONET KNOB GLASS FUSE HOLDER
2021
0FNY0001ZXJ LITTELFUSE-0FNY0001ZXJ Datasheet
157Kb / 1P
GLASS FNY SERIES 32V IN-LINE GLASS FUSE HOLDER
2021
277 LITTELFUSE-277 Datasheet
179Kb / 1P
277 IN-LINE SERIES 32V 20A IN-LINE BLADE FUSE HOLDER
2022
ATOFHA LITTELFUSE-ATOFHA Datasheet
150Kb / 1P
ATO짰 FHA SERIES 32V IN-LINE BLADE FUSE HOLDER
2021
ATOFKH LITTELFUSE-ATOFKH Datasheet
150Kb / 1P
ATO짰 FKH SERIES 32V BLADE FUSE HOLDER
2021
MAXIMAH LITTELFUSE-MAXIMAH Datasheet
277Kb / 1P
IN-LINE BLADE FUSE HOLDER
2021
MINIFHM LITTELFUSE-MINIFHM Datasheet
347Kb / 2P
MINI짰 FHM SERIES 32-58V IN-LINE WATERPROOF BLADE FUSE HOLDER
2021
SEALEDMINI LITTELFUSE-SEALEDMINI Datasheet
185Kb / 1P
SEALED MINI짰 SERIES 32V WATERPROOF IN-LINE BLADE FUSE HOLDER
2021
More results




Sobre a Littelfuse


Littelfuse es una empresa estadounidense que se especializa en el diseño y fabricación de productos de protección y control de circuitos.
La compañía fue fundada en 1927 y tiene su sede en Chicago, Illinois.
Littelfuse proporciona una amplia gama de productos que incluyen fusibles, dispositivos de protección y control, y productos poliméricos.
Los productos de la compañía se utilizan en diversas aplicaciones, como la electrónica automotriz, industrial y de consumo.
Littelfuse es conocido por su experiencia en tecnología de protección y control de circuitos y su capacidad para ofrecer productos confiables y de alta calidad a sus clientes.
La compañía tiene operaciones e instalaciones en varios países de todo el mundo y trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para proporcionar soluciones personalizadas que satisfagan sus requisitos y necesidades específicas.
Además de su negocio principal, Littelfuse también proporciona soluciones para los mercados de centros de energía y energía renovable.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com