Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LX807DB Datasheet (PDF) - Littelfuse

LX807DB Datasheet PDF - Littelfuse
No. de pieza LX807DB
Descarga  LX807DB Descarga
Tamaño del archivo   1496.53 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  LITTELFUSE [Littelfuse]
Página de inicio  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Descripción Electrónicos EV Series 0.8 A Sensitive TRIACs

LX807DB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
LX807DB Datasheet PDF - Littelfuse

No. de pieza LX807DB
Descarga  LX807DB Click to download

Tamaño del archivo   1496.53 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  LITTELFUSE [Littelfuse]
Página de inicio  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Descripción Electrónicos EV Series 0.8 A Sensitive TRIACs

LX807DB Datasheet (HTML) - Littelfuse


LX807DB Detalles de producto

Description
The LX8 is a solid-state switch series offering direct interface
to microprocessor drivers in an economical TO-92 and surface
mount packages. The die voltage blocking junctions are glasspassivated
to ensure long term reliability and parametric stability.

Features
■ RoHS compliant and
halogen-free
■ Through-hole and surface
mount packages
■ Static dv/dt > 10 V/μs
■ Blocking voltage (VDRM)
capability up to 600 V
■ Surge current capability
> 9.5 A

Applications
The LX8 EV Series is especially designed for low current
applications such as heating controls in hair care products, as
well as replacement of mechanical switch contacts where long
life is required.




Número de pieza similar - LX807DB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Littelfuse
LX807DE LITTELFUSE-LX807DE Datasheet
257Kb / 8P
New 0.8 Amp bi-directional solid state switch series offering direct
LX807DT LITTELFUSE-LX807DT Datasheet
257Kb / 8P
New 0.8 Amp bi-directional solid state switch series offering direct
More results


Descripción similar - LX807DB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Littelfuse
L2X8E3 LITTELFUSE-L2X8E3 Datasheet
170Kb / 8P
Sensitive Triacs (0.8 A to 8 A)
S6X8TSRP LITTELFUSE-S6X8TSRP Datasheet
1Mb / 10P
Teccor짰 brand Thyristors EV Series 0.8 Amp Sensitive SCRs
L0107NERP LITTELFUSE-L0107NERP Datasheet
1Mb / 8P
Teccor짰 brand Thyristors EV Series 1 Amp Sensitive Triacs
L0107MTRP LITTELFUSE-L0107MTRP Datasheet
1Mb / 8P
Teccor짰 brand Thyristors EV Series 1 Amp Sensitive Triacs
S6X8BSRP LITTELFUSE-S6X8BSRP Datasheet
879Kb / 10P
Teccor짰 brand Thyristors EV Series 0.8 Amp Sensitive SCRs
SXX8BBS LITTELFUSE-SXX8BBS Datasheet
537Kb / 6P
Thyristors EV Series 0.8 Amp Sensitive SCRs
S8X5ECSX LITTELFUSE-S8X5ECSX Datasheet
961Kb / 6P
EV Series 0.8 Amp Sensitive SCRs
Revised: BO.12/08/20
S6002ES LITTELFUSE-S6002ES Datasheet
597Kb / 11P
EV Series 2 A Sensitive SCRs
Revised: 5/6/2021
L0103DTRP LITTELFUSE-L0103DTRP Datasheet
1Mb / 8P
Thyristors EV Series 1 Amp Sensitive Triacs
Revised: 05/29/19
logo
STMicroelectronics
Z00607 STMICROELECTRONICS-Z00607_V01 Datasheet
147Kb / 8P
Standard 0.8 A Triacs
19-Jun-2014
More results




Sobre a Littelfuse


Littelfuse es una empresa estadounidense que se especializa en el diseño y fabricación de productos de protección y control de circuitos.
La compañía fue fundada en 1927 y tiene su sede en Chicago, Illinois.
Littelfuse proporciona una amplia gama de productos que incluyen fusibles, dispositivos de protección y control, y productos poliméricos.
Los productos de la compañía se utilizan en diversas aplicaciones, como la electrónica automotriz, industrial y de consumo.
Littelfuse es conocido por su experiencia en tecnología de protección y control de circuitos y su capacidad para ofrecer productos confiables y de alta calidad a sus clientes.
La compañía tiene operaciones e instalaciones en varios países de todo el mundo y trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para proporcionar soluciones personalizadas que satisfagan sus requisitos y necesidades específicas.
Además de su negocio principal, Littelfuse también proporciona soluciones para los mercados de centros de energía y energía renovable.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com