Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

PTN0502E10R0GSBS Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

PTN0502E10R0GSBS Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza PTN0502E10R0GSBS
Descarga  PTN0502E10R0GSBS Descarga
Tamaño del archivo   105.41 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Commercial Thin Film Chip Resistor, Surface-Mount Chip

PTN0502E10R0GSBS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
PTN0502E10R0GSBS Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza PTN0502E10R0GSBS
Descarga  PTN0502E10R0GSBS Click to download

Tamaño del archivo   105.41 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Commercial Thin Film Chip Resistor, Surface-Mount Chip

PTN0502E10R0GSBS Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix


PTN0502E10R0GSBS Detalles de producto

FEATURES
• Moisture resistant
• High purity alumina substrate
• Non-standard values available
• Will pass +85 °C, 85 % relative humidity and
10 % rated power
• 100 % visual inspected per MIL-PRF-55342
• Non-inductive
• Very low noise and voltage coefficient (< -30 dB)
• Laser-trimmed tolerances to ± 0.05 %
• Wraparound resistance less than 10 m
• Epoxy bondable termination available
• Sulfur resistant (per ASTM B809-95 humid vapor test)
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Número de pieza similar - PTN0502E10R0GSBS

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
PTN0502E10R0GSBS VISHAY-PTN0502E10R0GSBS Datasheet
106Kb / 4P
Commercial Thin Film Chip Resistor, Surface Mount Chip
13-Oct-16
More results


Descripción similar - PTN0502E10R0GSBS

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
RFE international
RMT06R-10K-B25 RFE-RMT06R-10K-B25 Datasheet
76Kb / 1P
SURFACE MOUNT RMT Series: Thin Film Chip Resistor RESISTORS
logo
List of Unclassifed Man...
RG1005 ETC2-RG1005_1 Datasheet
1Mb / 3P
THIN FILM CHIP RESISTOR
logo
Vishay Siliconix
P1206E3322BBT VISHAY-P1206E3322BBT Datasheet
94Kb / 3P
Commercial Thin Film Resistor, Surface Mount Chip
27-Jun-13
PTN1206E3321BST1 VISHAY-PTN1206E3321BST1 Datasheet
93Kb / 4P
Commercial Thin Film Chip Resistor, Surface Mount Chip
07-Mar-12
PTN0805E1001BBT1 VISHAY-PTN0805E1001BBT1 Datasheet
93Kb / 4P
Commercial Thin Film Chip Resistor, Surface Mount Chip
07-Mar-12
logo
List of Unclassifed Man...
RG1608N-4121 ETC2-RG1608N-4121 Datasheet
179Kb / 3P
Thin Film Chip Resistor
RG1608P-2610 ETC2-RG1608P-2610 Datasheet
179Kb / 3P
Thin Film Chip Resistor
logo
Vishay Siliconix
PNS VISHAY-PNS Datasheet
93Kb / 3P
Commercial Thin Film Resistor, Surface Mount Chip
07-Aug-14
PTN VISHAY-PTN Datasheet
91Kb / 4P
Commercial Thin Film Chip Resistor,Surface Mount Chip
24-Aug-15
logo
Stackpole Electronics, ...
RNCF SEI-RNCF Datasheet
498Kb / 8P
Precision Thin Film Chip Resistor
7/8/2022
More results




Sobre a Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com