Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

MMSZ11VCW Datasheet (PDF) - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

MMSZ11VCW Datasheet PDF - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
No. de pieza MMSZ11VCW
Descarga  MMSZ11VCW Descarga
Tamaño del archivo   1194.93 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  SHUNYE [Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.]
Página de inicio  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SHUNYE - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
Descripción Electrónicos SILICON PLANAR ZENER DIODES

MMSZ11VCW Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MMSZ11VCW Datasheet PDF - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

No. de pieza MMSZ11VCW
Descarga  MMSZ11VCW Click to download

Tamaño del archivo   1194.93 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  SHUNYE [Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.]
Página de inicio  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SHUNYE - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
Descripción Electrónicos SILICON PLANAR ZENER DIODES

MMSZ11VCW Datasheet (HTML) - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.


MMSZ11VCW Detalles de producto

Features
• Total power dissipation: Max. 500 mW
• Small plastic package suitable for
surface mounted design
• Tolerance approximately ± 5%




Número de pieza similar - MMSZ11VCW

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Tak Cheong Electronics ...
MMSZ11VCW TAK_CHEONG-MMSZ11VCW Datasheet
217Kb / 5P
500mW SOD-123 SURFACE MOUNT Flat Lead Surface Mount Plastic Package Zener Voltage Regulators
MMSZ11VCW TAK_CHEONG-MMSZ11VCW Datasheet
239Kb / 5P
500mW SOD-123 SURFACE MOUNT Flat Lead Surface Mount Plastic Package Zener Voltage Regulators
logo
Shanghai Shunye Electro...
MMSZ11VCW SHUNYE-MMSZ11VCW Datasheet
314Kb / 2P
Surface mount zener diode
logo
Guangdong Juxing Electr...
MMSZ11VCW JUXING-MMSZ11VCW Datasheet
376Kb / 3P
500mW Silicon Planar Zener Diodes
MMSZ11VCW JUXING-MMSZ11VCW Datasheet
718Kb / 3P
500mW Silicon Planar Zener Diodes
More results


Descripción similar - MMSZ11VCW

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746 Datasheet
33Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Chongqing Pingwei Enter...
BZV85C2V7 CHONGQING-BZV85C2V7 Datasheet
61Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX84B2V4 SEMTECH_ELEC-BZX84B2V4 Datasheet
228Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Zowie Technology Corpor...
MM3Z5221BH ZOWIE-MM3Z5221BH Datasheet
190Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
MM1Z2V0 HTSEMI-MM1Z2V0 Datasheet
236Kb / 4P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
MM3Z2V2B HTSEMI-MM3Z2V2B Datasheet
675Kb / 4P
Silicon Planar Zener Diodes
ZMM1 HTSEMI-ZMM1 Datasheet
1Mb / 8P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Continental Device Indi...
BZX85C2V7 CDIL-BZX85C2V7 Datasheet
108Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com