Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

1058244 Datasheet (PDF) - SICK AG

1058244 Datasheet PDF - SICK AG
No. de pieza 1058244
Descarga  1058244 Descarga
Tamaño del archivo   853.09 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  SICK [SICK AG]
Página de inicio  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG
Descripción Electrónicos MINIATURE PHOTOELECTRIC SENSORS

1058244 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
1058244 Datasheet PDF - SICK AG

No. de pieza 1058244
Descarga  1058244 Click to download

Tamaño del archivo   853.09 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  SICK [SICK AG]
Página de inicio  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG
Descripción Electrónicos MINIATURE PHOTOELECTRIC SENSORS

1058244 Datasheet (HTML) - SICK AG


1058244 Detalles de producto

Features
Functional principle Photoelectric retro-reflective sensor
Functional principle detail Autocollimation
Sensing range max. 0 m ... 4.5 m
Sensing range 0 m ... 2 m
Polarisation filters Yes
Emitted beam
Light source Laser
Type of light Visible red light
Light spot size (distance) Ø 1 mm (500 mm)
Key laser figures
Normative reference EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11
Laser class 1
Wave length 650 nm
Adjustment Cable, Single teach-in button
Special applications Detecting transparent objects, Detecting small objects
Mounting hole M3
AutoAdapt ✔




Número de pieza similar - 1058244

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SICK AG
1058243 SICK-1058243 Datasheet
852Kb / 9P
W4 MINIATURE PHOTOELECTRIC SENSORS
2024-03-28 20:00:12
More results


Descripción similar - 1058244

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
QS18VP6DQ5 ETC2-QS18VP6DQ5 Datasheet
709Kb / 10P
Miniature self-contained photoelectric sensors in universal housing
QS18VP6RQ8 ETC2-QS18VP6RQ8 Datasheet
709Kb / 10P
Miniature self-contained photoelectric sensors in universal housing
logo
SICK AG
WLG4S-3E1134 SICK-WLG4S-3E1134 Datasheet
3Mb / 8P
PHOTOELECTRIC SENSORS
2017-07-10
WLG4S-3N1332 SICK-WLG4S-3N1332 Datasheet
3Mb / 8P
PHOTOELECTRIC SENSORS
2017-07-10
WLG4S-3P3132 SICK-WLG4S-3P3132 Datasheet
3Mb / 9P
PHOTOELECTRIC SENSORS
2017-07-10
WLG4SC-3P2232A71 SICK-WLG4SC-3P2232A71 Datasheet
4Mb / 10P
PHOTOELECTRIC SENSORS
WLG4SC-3P2232A91 SICK-WLG4SC-3P2232A91 Datasheet
4Mb / 10P
PHOTOELECTRIC SENSORS
WLG4SC-3P3232B01 SICK-WLG4SC-3P3232B01 Datasheet
4Mb / 10P
PHOTOELECTRIC SENSORS
WL9G-3N1132P06 SICK-WL9G-3N1132P06 Datasheet
3Mb / 9P
PHOTOELECTRIC SENSORS
logo
Banner Engineering Corp...
Q12 BANNER-Q12 Datasheet
458Kb / 8P
Miniature self-contained photoelectric sensors in universal housing
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com