Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

6116SA90TDB Datasheet (PDF) - Renesas Technology Corp

6116SA90TDB Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No. de pieza 6116SA90TDB
Descarga  6116SA90TDB Descarga
Tamaño del archivo   185.12 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos CMOS Static RAM 16K (2K x 8-Bit)

6116SA90TDB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
6116SA90TDB Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No. de pieza 6116SA90TDB
Descarga  6116SA90TDB Click to download

Tamaño del archivo   185.12 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos CMOS Static RAM 16K (2K x 8-Bit)

6116SA90TDB Datasheet (HTML) - Renesas Technology Corp


6116SA90TDB Detalles de producto

◆ High-speed access and chip select times
– Commercial: 15/20/25ns (max.)
– Industrial: 20/25ns (max.)
– Military: 20/25/35/45/55/70/90/120/150ns (max.)
◆ Low-power consumption
◆ Battery backup operation
– 2V data retention voltage (LA version only)
◆ Produced with advanced CMOS high-performance technology
◆ CMOS process virtually eliminates alpha particle soft-error rates
◆ Input and output directly TTL-compatible
◆ Static operation: no clocks or refresh required
◆ Available in ceramic 24-pin DIP, ceramic and plastic 24-pin Thin
Dip and 24-pin SOIC
◆ Military product compliant to MIL-STD-833, Class B
◆ Industrial temperature range (–40°C to +85°C) is available
for selected speeds
◆ Green parts available, see ordering information




Número de pieza similar - 6116SA90TDB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Integrated Device Techn...
6116SA15SOGI8 IDT-6116SA15SOGI8 Datasheet
87Kb / 11P
High-speed access and chip select times
6116SA15TPGI8 IDT-6116SA15TPGI8 Datasheet
87Kb / 11P
High-speed access and chip select times
6116SA20SOGI8 IDT-6116SA20SOGI8 Datasheet
87Kb / 11P
High-speed access and chip select times
6116SA20TPGI8 IDT-6116SA20TPGI8 Datasheet
87Kb / 11P
High-speed access and chip select times
6116SA25SOGI8 IDT-6116SA25SOGI8 Datasheet
87Kb / 11P
High-speed access and chip select times
More results


Descripción similar - 6116SA90TDB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sharp Corporation
LH5116 SHARP-LH5116 Datasheet
87Kb / 10P
CMOS 16K (2K x 8) Static RAM
LH5116S SHARP-LH5116S Datasheet
58Kb / 7P
CMOS 16K (2K x 8) Static RAM
logo
Winbond
W24129A WINBOND-W24129A Datasheet
199Kb / 9P
16K X 8 HIGH-SPEED CMOS STATIC RAM
logo
Integrated Device Techn...
IDT6116SA IDT-IDT6116SA Datasheet
111Kb / 11P
CMOS STATIC RAM 16K (2K x 8 BIT)
IDT6167SA IDT-IDT6167SA Datasheet
63Kb / 8P
CMOS STATIC RAM 16K (16K x 1-BIT)
logo
Intersil Corporation
HM-65162 INTERSIL-HM-65162 Datasheet
42Kb / 7P
2K x 8 Asynchronous CMOS Static RAM
March 1997
logo
Cypress Semiconductor
CY7C128A CYPRESS-CY7C128A Datasheet
217Kb / 9P
2K x 8 Static RAM
logo
Intersil Corporation
HM-65162883 INTERSIL-HM-65162883 Datasheet
213Kb / 9P
2K x 8 Asynchronous CMOS Static RAM
March 1997
logo
List of Unclassifed Man...
SRM2017C ETC1-SRM2017C Datasheet
336Kb / 6P
CMOS 16K-BIT STATIC RAM
logo
Cypress Semiconductor
CY7C128A CYPRESS-CY7C128A_06 Datasheet
270Kb / 9P
2K x 8 Static RAM
More results




Sobre a Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp es una compañía de semiconductores japoneses que proporciona una amplia gama de microcontroladores, sistemas a chips y dispositivos analógicos y de energía para diversas aplicaciones en los mercados automotrices, industriales y de consumo.
La compañía se formó en 2010 a través de la fusión de NEC Electronics Corporation y Renesas Technology Corporation.
Renesas es uno de los mayores proveedores de microcontroladores del mundo y es conocido por su experiencia en el desarrollo de tecnologías avanzadas en áreas como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y electrónica automotriz.
La compañía tiene operaciones en más de 20 países y sus productos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com