Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

AP8H04S Datasheet (PDF) - A POWER MICROELECTRONICS

AP8H04S Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS
No. de pieza AP8H04S
Descarga  AP8H04S Descarga
Tamaño del archivo   1362.86 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Página de inicio  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
Descripción Electrónicos 40V NN-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP8H04S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AP8H04S Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS

No. de pieza AP8H04S
Descarga  AP8H04S Click to download

Tamaño del archivo   1362.86 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Página de inicio  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
Descripción Electrónicos 40V NN-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP8H04S Datasheet (HTML) - A POWER MICROELECTRONICS


AP8H04S Detalles de producto

Features
- VDS = 40V ID =10.8A
- RDS(ON) < 20mΩ @ VGS=10V (Type:16mΩ)

Applications
- Wireless charging
- Boost driver
- Brushless motor




Número de pieza similar - AP8H04S

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP8H04DF APME-AP8H04DF Datasheet
1Mb / 7P
40V NN-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Descripción similar - AP8H04S

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Diodes Incorporated
DMN4036LK3 DIODES-DMN4036LK3 Datasheet
672Kb / 8P
40V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
YFW6H04LI YFWDIODE-YFW6H04LI Datasheet
964Kb / 5P
40V NN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW8H04DF YFWDIODE-YFW8H04DF Datasheet
1Mb / 5P
40V NN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW8H04S YFWDIODE-YFW8H04S Datasheet
991Kb / 5P
40V NN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW10H04DF YFWDIODE-YFW10H04DF Datasheet
1Mb / 5P
40V NN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW10H04S YFWDIODE-YFW10H04S Datasheet
1Mb / 6P
40V NN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW20H04NF YFWDIODE-YFW20H04NF Datasheet
2Mb / 6P
40V NN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW20H04S YFWDIODE-YFW20H04S Datasheet
1Mb / 5P
40V NN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW35H04NF YFWDIODE-YFW35H04NF Datasheet
2Mb / 5P
40V NN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW40H04NF YFWDIODE-YFW40H04NF Datasheet
1Mb / 5P
40V NN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com