Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

AP20N65FP Datasheet (PDF) - A POWER MICROELECTRONICS

AP20N65FP Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS
No. de pieza AP20N65FP
Descarga  AP20N65FP Descarga
Tamaño del archivo   1726.41 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Página de inicio  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
Descripción Electrónicos 650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP20N65FP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AP20N65FP Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS

No. de pieza AP20N65FP
Descarga  AP20N65FP Click to download

Tamaño del archivo   1726.41 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Página de inicio  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
Descripción Electrónicos 650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP20N65FP Datasheet (HTML) - A POWER MICROELECTRONICS


AP20N65FP Detalles de producto

Features
- VDS = 650V ID =20A
- RDS(ON) < 480mΩ @ VGS=10V (Type:380mΩ)

Applications
- Uninterruptible Power Supply(UPS)
- Power Factor Correction (PFC)




Número de pieza similar - AP20N65FP

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP20N65MP APME-AP20N65MP Datasheet
962Kb / 7P
650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
More results


Descripción similar - AP20N65FP

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Pan Jit International I...
PJP7N65 PANJIT-PJP7N65 Datasheet
204Kb / 5P
650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJP10N65 PANJIT-PJP10N65 Datasheet
244Kb / 6P
650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJP12N65 PANJIT-PJP12N65 Datasheet
232Kb / 6P
650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
HY ELECTRONIC CORP.
HY2N65D HY-HY2N65D Datasheet
155Kb / 4P
650V / 2A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY2N65T HY-HY2N65T Datasheet
152Kb / 4P
650V / 2A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY4N65D HY-HY4N65D Datasheet
155Kb / 4P
650V / 4A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY8N65T HY-HY8N65T Datasheet
132Kb / 4P
650V / 8A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY10N65T HY-HY10N65T Datasheet
135Kb / 4P
650V / 10A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY12N65T HY-HY12N65T Datasheet
134Kb / 4P
650V/ 12A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LMFB10N65 LEIDITECH-LMFB10N65 Datasheet
5Mb / 5P
650V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com