Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

AP190N15T Datasheet (PDF) - A POWER MICROELECTRONICS

AP190N15T Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS
No. de pieza AP190N15T
Descarga  AP190N15T Descarga
Tamaño del archivo   1042.68 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Página de inicio  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
Descripción Electrónicos 150V N-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP190N15T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AP190N15T Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS

No. de pieza AP190N15T
Descarga  AP190N15T Click to download

Tamaño del archivo   1042.68 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Página de inicio  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
Descripción Electrónicos 150V N-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP190N15T Datasheet (HTML) - A POWER MICROELECTRONICS


AP190N15T Detalles de producto

Features
- VDS = 150V ID =190A
- RDS(ON) < 7.5mΩ @ VGS=10V (Type:6.6mΩ)

Applications
- DC/DC Converter
- LED Backlighting
- Power Management Switches




Número de pieza similar - AP190N15T

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP190P03P APME-AP190P03P Datasheet
1Mb / 8P
-30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP190P03PT APME-AP190P03PT Datasheet
1Mb / 8P
-30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP190P03T APME-AP190P03T Datasheet
1Mb / 8P
-30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Descripción similar - AP190N15T

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Diodes Incorporated
DMN15H310SE DIODES-DMN15H310SE_15 Datasheet
382Kb / 7P
150V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 3
ZXMN15A27K DIODES-ZXMN15A27K_15 Datasheet
670Kb / 8P
150V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LM5D25N15 LEIDITECH-LM5D25N15 Datasheet
2Mb / 5P
150V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
LM8S20N15 LEIDITECH-LM8S20N15 Datasheet
2Mb / 5P
150V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJQ5494 PANJIT-PJQ5494 Datasheet
611Kb / 6P
150V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
March 27,2018-REV.01
PJD30N15 PANJIT-PJD30N15 Datasheet
422Kb / 8P
150V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
November 25,2016-REV.00
PJD40N15 PANJIT-PJD40N15 Datasheet
533Kb / 6P
150V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
July 5,2017-REV.00
PJL9480 PANJIT-PJL9480 Datasheet
304Kb / 6P
150V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
November 25,2016-REV.00
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPSI3440DV-T1-GE3 TECHPUBLIC-TPSI3440DV-T1-GE3 Datasheet
3Mb / 6P
150V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
FDC2512 TECHPUBLIC-FDC2512 Datasheet
3Mb / 6P
150V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com