Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

R5F107DEMSP#V0 Datasheet (PDF) - Renesas Technology Corp

R5F107DEMSP#V0 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No. de pieza R5F107DEMSP#V0
Descarga  R5F107DEMSP#V0 Descarga
Tamaño del archivo   1056.36 Kbytes
Page   109 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos RENESAS MCU

R5F107DEMSP#V0 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
R5F107DEMSP#V0 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No. de pieza R5F107DEMSP#V0
Descarga  R5F107DEMSP#V0 Click to download

Tamaño del archivo   1056.36 Kbytes
Page   109 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos RENESAS MCU

R5F107DEMSP#V0 Datasheet (HTML) - Renesas Technology Corp


R5F107DEMSP#V0 Detalles de producto

Ultra-Low Power Technology
 2.7 V to 5.5 V operation from a single supply
 Stop (RAM retained): 0.23 μA, (LVD enabled): 0.31 μA
 Halt (RTC + LVD): 0.60 μA
 Operating: 156.25 μA/MHz
16-bit RL78 CPU Core
 Delivers 41 DMIPS at maximum operating frequency of
32 MHz
 Instruction execution: 86% of instructions can be
executed in 1 to 2 clock cycles
 CISC architecture (Harvard) with 3-stage pipeline
 Multiply signed & unsigned: 16 x 16 to 32-bit result in 1
clock cycle
 MAC: 16 x 16 to 32-bit result in 2 clock cycles
 16-bit barrel shifter for shift & rotate in 1 clock cycle
 1-wire on-chip debug function
Main Flash Memory
 Density: 32 KB to 64 KB
 Block size: 1 KB
 On-chip single voltage flash memory with protection from
block erase/writing
 Self-programming with secure boot swap function and
flash shield window function
Data Flash Memory
 Data flash with background operation
 Data flash size: 4 KB
 Erase cycles: 1 million (typ.)
 Erase/programming voltage: 2.7 V to 5.5 V




Número de pieza similar - R5F107DEMSP#V0

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
R5F107DEMSP RENESAS-R5F107DEMSP Datasheet
1Mb / 107P
True Low Power Platform Ultra-Low Power Technology
More results


Descripción similar - R5F107DEMSP#V0

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
32C8B RENESAS-32C8B Datasheet
1Mb / 69P
RENESAS MCU
R32C118A RENESAS-R32C118A_15 Datasheet
940Kb / 132P
RENESAS MCU
RL78 RENESAS-RL78_15 Datasheet
1Mb / 153P
RENESAS MCU
RL78G1G RENESAS-RL78G1G_15 Datasheet
775Kb / 70P
RENESAS MCU
R32C151 RENESAS-R32C151_15 Datasheet
774Kb / 122P
RENESAS MCU
R8C33C RENESAS-R8C33C_15 Datasheet
528Kb / 56P
RENESAS MCU
R8C36W RENESAS-R8C36W_15 Datasheet
631Kb / 71P
RENESAS MCU
M16C5LD RENESAS-M16C5LD_15 Datasheet
673Kb / 88P
RENESAS MCU
R8C3GM RENESAS-R8C3GM_15 Datasheet
530Kb / 56P
RENESAS MCU
R8C3JM RENESAS-R8C3JM_15 Datasheet
543Kb / 57P
RENESAS MCU
More results




Sobre a Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp es una compañía de semiconductores japoneses que proporciona una amplia gama de microcontroladores, sistemas a chips y dispositivos analógicos y de energía para diversas aplicaciones en los mercados automotrices, industriales y de consumo.
La compañía se formó en 2010 a través de la fusión de NEC Electronics Corporation y Renesas Technology Corporation.
Renesas es uno de los mayores proveedores de microcontroladores del mundo y es conocido por su experiencia en el desarrollo de tecnologías avanzadas en áreas como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y electrónica automotriz.
La compañía tiene operaciones en más de 20 países y sus productos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com