Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LE-CG-P1AR Datasheet (PDF) - ams-OSRAM AG

LE-CG-P1AR Datasheet PDF - ams-OSRAM AG
No. de pieza LE-CG-P1AR
Descarga  LE-CG-P1AR Descarga
Tamaño del archivo   3222.74 Kbytes
Page   22 Pages
Fabricante Electrónico  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Página de inicio  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Descripción Electrónicos OSRAM OSTAR® Projection Power

LE-CG-P1AR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
LE-CG-P1AR Datasheet PDF - ams-OSRAM AG

No. de pieza LE-CG-P1AR
Descarga  LE-CG-P1AR Click to download

Tamaño del archivo   3222.74 Kbytes
Page   22 Pages
Fabricante Electrónico  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Página de inicio  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Descripción Electrónicos OSRAM OSTAR® Projection Power

LE-CG-P1AR Datasheet (HTML) - ams-OSRAM AG


LE-CG-P1AR Detalles de producto

Applications
- Projection & Display - Visualization
Features
- Package: OSTAR High Power Projection
- Chip technology: UX:3
- Typ. Radiation: 120° (Lambertian emitter)
- Color: Cx = 0.32, Cy = 0.64 acc. to CIE 1931 (● converted green)
- ESD: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)





Número de pieza similar - LE-CG-P1AR

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LE-CG-P1A OSRAM-LE-CG-P1A Datasheet
949Kb / 23P
OSTAR High Power Projection
logo
ams-OSRAM AG
LE-CG-P1A AMSOSRAM-LE-CG-P1A Datasheet
2Mb / 21P
OSRAM OSTAR® Projection Power
2020-11-05
LE-CG-P1AQ AMSOSRAM-LE-CG-P1AQ Datasheet
3Mb / 24P
OSRAM OSTAR™ Projection Power
2026-01-12
LE-CG-P1AS AMSOSRAM-LE-CG-P1AS Datasheet
1Mb / 22P
OSRAM OSTAR™ Projection Power
2025-11-05
More results


Descripción similar - LE-CG-P1AR

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LETQ9WM OSRAM-LETQ9WM Datasheet
780Kb / 23P
OSRAM OSTAR Projection Compact
LETQ9WN OSRAM-LETQ9WN Datasheet
739Kb / 22P
OSRAM OSTAR Projection Compact
LECGQ8WP OSRAM-LECGQ8WP Datasheet
1Mb / 25P
OSRAM OSTAR Projection Compact
LECGP3W OSRAM-LECGP3W Datasheet
1Mb / 25P
OSRAM OSTAR Projection Power
LECGP3A01 OSRAM-LECGP3A01 Datasheet
929Kb / 22P
OSRAM OSTAR Projection Power
LCGH9RM OSRAM-LCGH9RM Datasheet
863Kb / 22P
OSRAM OSTAR Projection Cube
LEAP3W01 OSRAM-LEAP3W01 Datasheet
808Kb / 20P
OSRAM OSTAR Projection Power
LEAQ8WP OSRAM-LEAQ8WP Datasheet
811Kb / 23P
OSRAM OSTAR Projection Compact
LEAQ9WM OSRAM-LEAQ9WM Datasheet
734Kb / 22P
OSRAM OSTAR Projection Compact
KRCSLNM1.23 OSRAM-KRCSLNM1.23 Datasheet
762Kb / 24P
OSRAM OSTAR Projection Compact
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com