Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

0206225 Datasheet (PDF) - KNIPEX

0206225 Datasheet PDF - KNIPEX
No. de pieza 0206225
Descarga  0206225 Descarga
Tamaño del archivo   257.56 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  KNIPEX [KNIPEX]
Página de inicio  https://www.knipex.com/
Logo KNIPEX - KNIPEX
Descripción Electrónicos High Leverage Combination Pliers

0206225 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
0206225 Datasheet PDF - KNIPEX

No. de pieza 0206225
Descarga  0206225 Click to download

Tamaño del archivo   257.56 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  KNIPEX [KNIPEX]
Página de inicio  https://www.knipex.com/
Logo KNIPEX - KNIPEX
Descripción Electrónicos High Leverage Combination Pliers

0206225 Datasheet (HTML) - KNIPEX


0206225 Detalles de producto

General
Article No. 02 06 225
EAN 4003773010036
Pliers chrome-plated
Head chrome-plated
Handles insulated with multi-component grips, VDE-tested
Weight 425 g
Dimensions 225 x 58 x 29 mm
Standard DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach no
RohS no




Número de pieza similar - 0206225

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
KNIPEX
0206200 KNIPEX-0206200 Datasheet
257Kb / 3P
High Leverage Combination Pliers
05.07.2021
logo
Molex Electronics Ltd.
02062101 MOLEX-02062101 Datasheet
69Kb / 7P
ServiceGrade Hand Crimp Tool for Field Repair Only, 24-14 AWG
Jun 04, 2025
02062101 MOLEX-02062101 Datasheet
87Kb / 5P
Hand Crimp Tool for Standard 1.57mm Pin and Socket Crimp Terminals, 24-18 AWG
Jun 05, 2025
02062101 MOLEX-02062101 Datasheet
65Kb / 6P
Insertion Tool for Standard .062" Diameter Male and Female Terminals
Jun 24, 2025
02062103 MOLEX-02062103 Datasheet
69Kb / 7P
ServiceGrade Hand Crimp Tool for Field Repair Only, 24-14 AWG
Jun 04, 2025
More results


Descripción similar - 0206225

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
26703 ETC2-26703 Datasheet
394Kb / 5P
Combination pliers Basic
32919 ETC2-32919 Datasheet
199Kb / 1P
Wiha ComfortGrip Pliers
382-0214 ETC2-382-0214 Datasheet
139Kb / 2P
Pliers
logo
PHOENIX CONTACT
SF-Z0008 PHOENIX-SF-Z0008 Datasheet
44Kb / 2P
Crimping pliers
SF-Z0009 PHOENIX-SF-Z0009 Datasheet
44Kb / 2P
Crimping pliers
SF-Z0029 PHOENIX-SF-Z0029 Datasheet
46Kb / 2P
Crimping pliers
UNIFOX-C-VDE-M PHOENIX-UNIFOX-C-VDE-M Datasheet
53Kb / 2P
UNIFOX ... VDE-insulated combination pliers in straight and angled versions
RC-Z2504 PHOENIX-RC-Z2504 Datasheet
45Kb / 2P
Crimping pliers
1212490 PHOENIX-1212490 Datasheet
49Kb / 2P
Pointed pliers - MICROFOX-R
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
VAZ-FK-R-STRIPPER PF-VAZ-FK-R-STRIPPER Datasheet
102Kb / 1P
Stripping pliers
2009-03-11
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com