Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

0825145 Datasheet (PDF) - KNIPEX

0825145 Datasheet PDF - KNIPEX
No. de pieza 0825145
Descarga  0825145 Descarga
Tamaño del archivo   135.61 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  KNIPEX [KNIPEX]
Página de inicio  https://www.knipex.com/
Logo KNIPEX - KNIPEX
Descripción Electrónicos Needle-Nose Combination Pliers

0825145 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
0825145 Datasheet PDF - KNIPEX

No. de pieza 0825145
Descarga  0825145 Click to download

Tamaño del archivo   135.61 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  KNIPEX [KNIPEX]
Página de inicio  https://www.knipex.com/
Logo KNIPEX - KNIPEX
Descripción Electrónicos Needle-Nose Combination Pliers

0825145 Datasheet (HTML) - KNIPEX


0825145 Detalles de producto

General
Article No. 08 25 145
EAN 4003773078975
Pliers chrome-plated
Head chrome-plated
Handles with multi-component grips
Weight 145 g
Dimensions 145 x 58 x 18 mm
Standard DIN ISO 5746
Reach no
RohS no




Número de pieza similar - 0825145

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
0825145 PHOENIX-0825145 Datasheet
233Kb / 6P
SK U/5,0 P10 WH CUS - Marker strip
More results


Descripción similar - 0825145

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Ralston Instruments.
AS-QTHA-0109-BR RALSTON-AS-QTHA-0109-BR Datasheet
299Kb / 1P
Needle valve assembly, brass
AS-QTHA-0109-SS RALSTON-AS-QTHA-0109-SS Datasheet
287Kb / 1P
Needle valve assembly, stainless steel
logo
Pomona Electronics
4988 POMONA-4988 Datasheet
19Kb / 1P
Needle Tip, Replacement
logo
List of Unclassifed Man...
D00634 ETC2-D00634 Datasheet
33Kb / 1P
VDE Snipe Nose Pliers
26703 ETC2-26703 Datasheet
394Kb / 5P
Combination pliers Basic
logo
Roithner LaserTechnik G...
FIELDMATE ROITHNER-FIELDMATE Datasheet
472Kb / 2P
analog needle for tuning
logo
PHOENIX CONTACT
MICROFOX-R PHOENIX-MICROFOX-R Datasheet
49Kb / 2P
Electronic round-nose pliers, smooth grip, with opening spring
UNIFOX-PC-VDE PHOENIX-UNIFOX-PC-VDE Datasheet
47Kb / 3P
Needle-nose pliers with blade, angled 45째, notched grip area, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
UNIFOX-P-VDE PHOENIX-UNIFOX-P-VDE Datasheet
50Kb / 2P
Needle-nose pliers with blade, notched grip area, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
UNIFOX-R-VDE PHOENIX-UNIFOX-R-VDE Datasheet
48Kb / 3P
Round-nose pliers, finely notched grip area, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com