Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

2SC3746 Datasheet (PDF) - Sanyo Semicon Device

2SC3746 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
No. de pieza 2SC3746
Descarga  2SC3746 Descarga
Tamaño del archivo   134.54 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Página de inicio  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Descripción Electrónicos 60V/5A High-Speed Switching Applications

2SC3746 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
2SC3746 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

No. de pieza 2SC3746
Descarga  2SC3746 Click to download

Tamaño del archivo   134.54 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Página de inicio  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Descripción Electrónicos 60V/5A High-Speed Switching Applications

2SC3746 Datasheet (HTML) - Sanyo Semicon Device


2SC3746 Detalles de producto

Applications
· Various inductance lamp drivers for electrical
equipment.
· Inverters, converters (strobo, flash, fluorescent lamp
lighting circuit).
· Power amp (high power car stereo, motor controller).
· High-speed switching (switching regulator, driver).

Features
· Low saturation voltage.
· Excellent current dependence of hFE.
· Short switching time.
· Micaless package facilitating mounting.




Número de pieza similar - 2SC3746

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3746 SANYO-2SC3746 Datasheet
101Kb / 4P
60V/5A High-Speed Switching Applications
logo
Savantic, Inc.
2SC3746 SAVANTIC-2SC3746 Datasheet
253Kb / 4P
Silicon NPN Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC3746 JMNIC-2SC3746 Datasheet
195Kb / 4P
Silicon NPN Power Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC3746 ISC-2SC3746 Datasheet
167Kb / 4P
Silicon NPN Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SC3746 SAVANTIC-2SC3746 Datasheet
255Kb / 4P
Silicon NPN Power Transistors
More results


Descripción similar - 2SC3746

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sanyo Semicon Device
2SA1289 SANYO-2SA1289 Datasheet
103Kb / 3P
60V/5A High-Speed Switching Applications
2SA1469 SANYO-2SA1469 Datasheet
101Kb / 4P
60V/5A High-Speed Switching Applications
2SA2023 SANYO-2SA2023 Datasheet
41Kb / 4P
60V / 5A High-Speed Switching Applications
logo
Rohm
2SA1952 ROHM-2SA1952 Datasheet
33Kb / 2P
High-speed Switching Transistor (-60V, -5A)
2SC5103 ROHM-2SC5103 Datasheet
65Kb / 2P
High speed switching transistor (60V, 5A)
2SA1952 ROHM-2SA1952_09 Datasheet
164Kb / 3P
High-speed Switching Transistor (-60V, -5A)
logo
Littelfuse
2SA1952TLQ LITTELFUSE-2SA1952TLQ Datasheet
107Kb / 3P
High-speed Switching Transistor (-60V, -5A)
logo
Rohm
2SC5103TLQ ROHM-2SC5103TLQ Datasheet
114Kb / 4P
High speed switching transistor (60V, 5A)
2SA1906 ROHM-2SA1906 Datasheet
57Kb / 1P
For high speed switching (−60V, −5A
2SA2006 ROHM-2SA2006 Datasheet
57Kb / 1P
For high speed switching (−60V, −5A)
More results




Sobre a Sanyo Semicon Device


Sanyo Semiconductor Device Corporation, o dispositivo Sanyo Semicon, fue una subsidiaria de Sanyo Electric Co., Ltd., una compañía de electrónica japonesa. El dispositivo Sanyo Semicon era un fabricante de dispositivos semiconductores, incluidos diodos, transistores y otros componentes para la electrónica de consumo, las aplicaciones automotrices e industriales. La compañía se estableció en 1970 y tuvo su sede en Osaka, Japón.

El dispositivo Sanyo Semicon era conocido por sus productos de alta calidad y su compromiso de satisfacer las necesidades de sus clientes. La compañía tuvo un fuerte enfoque en la investigación y el desarrollo y participó en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos para la industria de los semiconductores. Los productos del dispositivo Sanyo Semicon se usaron ampliamente en una variedad de aplicaciones y ayudaron a apoyar el crecimiento de la industria electrónica.

En 2010, Sanyo Electric fue adquirido por Panasonic Corporation, una compañía líder global de electrónica. Como resultado, el dispositivo Sanyo Semicon se convirtió en una subsidiaria de Panasonic y se integró en su negocio de semiconductores. La adquisición permitió a Panasonic expandir su cartera de productos y ofertas en el mercado de semiconductores y fortalecer aún más su posición en la industria electrónica.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com