Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

P6KA30 Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

P6KA30 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza P6KA30
Descarga  P6KA30 Descarga
Tamaño del archivo   101.96 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Automotive Transient Voltage Suppressors

P6KA30 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
P6KA30 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza P6KA30
Descarga  P6KA30 Click to download

Tamaño del archivo   101.96 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Automotive Transient Voltage Suppressors

P6KA30 Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix


P6KA30 Detalles de producto

Features
• Designed for under the hood applications
• Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
• Exclusive patented PAR® oxide passivated chip construction
• 600W peak pulse power surge capability with a 10/1000ms waveform repetition rate (duty cycle): 0.01%
• Excellent clamping capability
• Low incremental surge resistance
• Very fast response time
• For devices with V(BR)≥10V, ID are typically less than 1.0mA
• High temperature soldering guaranteed: 300°C/10 seconds, 0.375" (9.5mm) lead length, 5lbs. (2.3kg) tension




Número de pieza similar - P6KA30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
P6KA30 VISHAY-P6KA30 Datasheet
29Kb / 3P
Automotive Transient Voltage Suppressors
06-May-02
P6KA30 VISHAY-P6KA30 Datasheet
86Kb / 5P
PAR Transient Voltage Suppressors
09-Feb-11
P6KA30A VISHAY-P6KA30A Datasheet
29Kb / 3P
Automotive Transient Voltage Suppressors
06-May-02
P6KA30A VISHAY-P6KA30A Datasheet
86Kb / 5P
PAR Transient Voltage Suppressors
09-Feb-11
More results


Descripción similar - P6KA30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
1.5KA6.8 VISHAY-1.5KA6.8 Datasheet
67Kb / 3P
Automotive Transient Voltage Suppressors
08-Oct-02
P6KA VISHAY-P6KA Datasheet
29Kb / 3P
Automotive Transient Voltage Suppressors
06-May-02
1.5KA30A VISHAY-1.5KA30A Datasheet
39Kb / 3P
Automotive Transient Voltage Suppressors
08-Oct-02
P4KA6.8 VISHAY-P4KA6.8 Datasheet
36Kb / 3P
Automotive Transient Voltage Suppressors
03-May-02
6KA24 VISHAY-6KA24 Datasheet
94Kb / 4P
Automotive Transient Voltage Suppressors
20-Oct-08
1.5KA6.8 VISHAY-1.5KA6.8_08 Datasheet
102Kb / 5P
Automotive Transient Voltage Suppressors
20-Oct-08
P4KA6.8 VISHAY-P4KA6.8_08 Datasheet
99Kb / 5P
Automotive Transient Voltage Suppressors
21-Oct-08
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
TMPG06-6.8 TAYCHIPST-TMPG06-6.8 Datasheet
13Mb / 3P
Automotive Transient Voltage Suppressors
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SM8S33 LUGUANG-SM8S33 Datasheet
81Kb / 4P
Automotive Transient Voltage Suppressors
SM5S10 LUGUANG-SM5S10 Datasheet
49Kb / 3P
Automotive Transient Voltage Suppressors
More results




Sobre a Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com