Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

BA6219BFP-Y Datasheet (PDF) - Rohm

BA6219BFP-Y Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza BA6219BFP-Y
Descarga  BA6219BFP-Y Descarga
Tamaño del archivo   312.88 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Reversible motor drivers (up to 2A series)

BA6219BFP-Y Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
BA6219BFP-Y Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza BA6219BFP-Y
Descarga  BA6219BFP-Y Click to download

Tamaño del archivo   312.88 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Reversible motor drivers (up to 2A series)

BA6219BFP-Y Datasheet (HTML) - Rohm




Número de pieza similar - BA6219BFP-Y

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
BA6219BFP-Y ROHM-BA6219BFP-Y Datasheet
108Kb / 7P
Reversible motor driver
BA6219BFP-Y ROHM-BA6219BFP-Y Datasheet
225Kb / 5P
Motor driver with DC brush
BA6219BFP-Y ROHM-BA6219BFP-Y Datasheet
637Kb / 9P
DC Brush Motor Driver for Paper Feed or Carriage Use
BA6219BFP-Y ROHM-BA6219BFP-Y Datasheet
278Kb / 11P
2.0A or More Reversible Motor Drivers (Single Motor)
BA6219BFP-Y ROHM-BA6219BFP-Y_11 Datasheet
278Kb / 11P
2.0A or More Reversible Motor Drivers (Single Motor)
More results


Descripción similar - BA6219BFP-Y

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
BA6246 ROHM-BA6246_09 Datasheet
360Kb / 16P
Reversible motor drivers (for two motors series)
BA6956AN ROHM-BA6956AN_09 Datasheet
377Kb / 16P
Reversible motor drivers (1A series)
BH6578FVM ROHM-BH6578FVM_09 Datasheet
296Kb / 9P
Reversible Motor Drivers for Output 0.5A 1 Motor
BA6219BFP-Y ROHM-BA6219BFP-Y_11 Datasheet
278Kb / 11P
2.0A or More Reversible Motor Drivers (Single Motor)
BA6956AN ROHM-BA6956AN_11 Datasheet
335Kb / 18P
1.0A Reversible Motor Drivers (Single Motor)
BA6287F-E2 ROHM-BA6287F-E2 Datasheet
325Kb / 18P
1.0A Reversible Motor Drivers (Single Motor)
BA6285FS-E2 ROHM-BA6285FS-E2 Datasheet
325Kb / 18P
1.0A Reversible Motor Drivers (Single Motor)
BA6920FP-YE2 ROHM-BA6920FP-YE2 Datasheet
325Kb / 18P
1.0A Reversible Motor Drivers (Single Motor)
BA6219BFP ROHM-BA6219BFP Datasheet
419Kb / 13P
2.0A or More Reversible Motor Drivers (Single Motor)
BH6578FVM ROHM-BH6578FVM_15 Datasheet
1Mb / 17P
0.5 Amp or Less Reversible Motor Drivers (Single Motor)
More results




Sobre a Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com