Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

CXG1134EN Datasheet (PDF) - Sony Corporation

CXG1134EN Datasheet PDF - Sony Corporation
No. de pieza CXG1134EN
Descarga  CXG1134EN Descarga
Tamaño del archivo   43.22 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  SONY [Sony Corporation]
Página de inicio  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation
Descripción Electrónicos High Power SPDT Switch with Logic Control

CXG1134EN Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
CXG1134EN Datasheet PDF - Sony Corporation

No. de pieza CXG1134EN
Descarga  CXG1134EN Click to download

Tamaño del archivo   43.22 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  SONY [Sony Corporation]
Página de inicio  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation
Descripción Electrónicos High Power SPDT Switch with Logic Control

CXG1134EN Datasheet (HTML) - Sony Corporation


CXG1134EN Detalles de producto

Description
The CXG1134EN is a high power and high Isolation SPDT switch MMIC. This IC can be used in wireless communication systems. The CXG1134EN can be operated by one CMOS control line. The Sony GaAs J-FET process is used for low insertion loss and on-chip logic circuit.

Features
• Low insertion loss: 0.25dB @900MHz, 0.35dB @1.9GHz
• High linearity: IIP3 (typ.) = 70dBm
• 1 CMOS compatible control line
• Small package size: 10-pin VSON

Applications
• Cellular handsets
• PDC, CDMA




Número de pieza similar - CXG1134EN

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sony Corporation
CXG1134AEN SONY-CXG1134AEN Datasheet
120Kb / 4P
High Power SPDT Switch with Logic Control
More results


Descripción similar - CXG1134EN

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sony Corporation
CXG1039TN SONY-CXG1039TN Datasheet
57Kb / 5P
High Isolation Absorptive SPDT Switch MMIC with Integrated Control Logic
CXG1173UR SONY-CXG1173UR Datasheet
37Kb / 5P
High Power SPDT Switch with Logic Control
CXG1104TN SONY-CXG1104TN Datasheet
59Kb / 4P
High Power SPDT Switch with Logic Control
CXG1174UR SONY-CXG1174UR Datasheet
50Kb / 6P
High Power SP3T Switch with Logic Control
CXG1144AEN SONY-CXG1144AEN Datasheet
66Kb / 7P
High Power DPDT Switch with Logic Control
CXG1176UR SONY-CXG1176UR Datasheet
43Kb / 4P
High Power DPDT Switch with Logic Control
CXG1188UR SONY-CXG1188UR Datasheet
75Kb / 4P
High Power DPDT Switch with Logic Control
CXG1210UR SONY-CXG1210UR Datasheet
82Kb / 5P
High Power 3P3T Switch with Logic Control
CXG1134AEN SONY-CXG1134AEN Datasheet
120Kb / 4P
High Power SPDT Switch with Logic Control
CXG1215UR SONY-CXG1215UR Datasheet
141Kb / 4P
High Power DP3T Switch with Logic Control
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com