Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

AO4423 Datasheet (PDF) - Alpha & Omega Semiconductors

AO4423 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors
No. de pieza AO4423
Descarga  AO4423 Descarga
Tamaño del archivo   273.42 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Página de inicio  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Descripción Electrónicos 30V P-Channel MOSFET

AO4423 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AO4423 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors

No. de pieza AO4423
Descarga  AO4423 Click to download

Tamaño del archivo   273.42 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Página de inicio  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Descripción Electrónicos 30V P-Channel MOSFET

AO4423 Datasheet (HTML) - Alpha & Omega Semiconductors


AO4423 Detalles de producto

General Description
The AO4423 uses advanced trench technology to provide excellent RDS(ON), and ultra-low low gate charge with a 25V gate rating. This device is suitable for use as a load switch or in PWM applications. It is ESD protected. AO4423L (Green Product) is offered in a lead-free package. AO4423 is Pb-free (meets ROHS & Sony 259 specifications). AO4423L is a Green Product ordering option. AO4423 and AO4423L are electrically identical.

Features
    VDS (V) = -30V
    ID = -15A
    RDS(ON) < 7mΩ (VGS = -20V)
    RDS(ON) < 8.5mΩ (VGS = -10V)
    ESD Rating: 6000V HBM




Número de pieza similar - AO4423

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
AO4423 ETC-AO4423 Datasheet
567Kb / 4P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4423 WHXPCB-AO4423 Datasheet
2Mb / 5P
30V P-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4423 KEXIN-AO4423 Datasheet
1Mb / 4P
P-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO4423 VBSEMI-AO4423 Datasheet
993Kb / 9P
P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
EVER SEMICONDUCTOR CO.,...
AO4423 EVVOSEMI-AO4423 Datasheet
262Kb / 8P
P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev:2023A2
More results


Descripción similar - AO4423

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM3481 TSC-TSM3481 Datasheet
358Kb / 6P
30V P-Channel MOSFET
TSM3401 TSC-TSM3401_07 Datasheet
349Kb / 6P
30V P-Channel MOSFET
TSM4435 TSC-TSM4435_07 Datasheet
358Kb / 6P
30V P-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3407A AOSMD-AO3407A_11 Datasheet
489Kb / 5P
30V P-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4411 WHXPCB-AO4411 Datasheet
2Mb / 6P
30V P-Channel MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM4459 TSC-TSM4459 Datasheet
62Kb / 4P
30V P-Channel MOSFET
More results




Sobre a Alpha & Omega Semiconductors


Alpha & Omega Semiconductores (AOS) es una compañía global de semiconductores que se especializa en el diseño y fabricación de circuitos integrados de gestión de energía (ICS).
La compañía fue fundada en 1995 y tiene su sede en San José, California.
AOS proporciona una amplia gama de soluciones de gestión de energía para aplicaciones en electrónica de consumo, informática, telecomunicaciones y sistemas industriales, entre otros.
La compañía es conocida por su tecnología de vanguardia y productos innovadores, y tiene una fuerte reputación en la industria de los semiconductores.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com