Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

BFP420H6327 Datasheet (PDF) - Infineon Technologies AG

BFP420H6327 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
No. de pieza BFP420H6327
Descarga  BFP420H6327 Descarga
Tamaño del archivo   542.63 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Página de inicio  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Descripción Electrónicos For high gain low noise amplifiers

BFP420H6327 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
BFP420H6327 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

No. de pieza BFP420H6327
Descarga  BFP420H6327 Click to download

Tamaño del archivo   542.63 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Página de inicio  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Descripción Electrónicos For high gain low noise amplifiers

BFP420H6327 Datasheet (HTML) - Infineon Technologies AG


BFP420H6327 Detalles de producto

NPN Silicon RF Transistor

• For high gain low noise amplifiers
• For oscillators up to 10 GHz
• Noise figure F = 1.1 dB at 1.8 GHz
   outstanding Gms = 21 dB at 1.8 GHz
• Transition frequency fT = 25 GHz
• Gold metallization for high reliability
• SIEGET  25 GHz fT - Line
• Pb-free (RoHS compliant) package1)
• Qualified according AEC Q101




Número de pieza similar - BFP420H6327

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Siemens Semiconductor G...
BFP420 SIEMENS-BFP420 Datasheet
50Kb / 8P
NPN Silicon RF Transistor (For high gain low noise amplifiers For oscillators up to 10 GHz)
logo
Infineon Technologies A...
BFP420 INFINEON-BFP420 Datasheet
74Kb / 7P
NPN Silicon RF Transistor
2007-04-20
BFP420 INFINEON-BFP420 Datasheet
567Kb / 9P
Low Noise Silicon Bipolar RF Transistor
2013-09-19
BFP420E6327 INFINEON-BFP420E6327 Datasheet
542Kb / 9P
NPN Silicon RF Transistor
2009-12-02
BFP420F INFINEON-BFP420F Datasheet
49Kb / 4P
NPN Silicon RF Transistor
Dec-07-2001
More results


Descripción similar - BFP420H6327

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Siemens Semiconductor G...
BFR106 SIEMENS-BFR106 Datasheet
57Kb / 7P
NPN Silicon RF Transistor (For low noise, high-gain amplifiers For linear broadband amplifiers)
CFY35 SIEMENS-CFY35 Datasheet
33Kb / 4P
GaAs FET (Low noise High gain For low-noise front end amplifiers For DBS down converters)
logo
Analog Devices
AD600 AD-AD600 Datasheet
669Kb / 20P
Dual, Low Noise, Wideband Variable Gain Amplifiers
logo
Intersil Corporation
EL5134 INTERSIL-EL5134 Datasheet
1Mb / 10P
630MHz, Gain of 5, Low Noise Amplifiers
October 3, 2005
logo
Analog Devices
AD600 AD-AD600_06 Datasheet
588Kb / 28P
Dual, Low Noise, Wideband Variable Gain Amplifiers
1/06-Rev. D to Rev. E
logo
Intersil Corporation
EL5134 INTERSIL-EL5134_07 Datasheet
1Mb / 15P
650MHz, Gain of 5, Low Noise Amplifiers
May 4, 2007
logo
Analog Devices
AD600 AD-AD600_15 Datasheet
677Kb / 33P
Dual, Low Noise, Wideband Variable Gain Amplifiers
Rev. F
AD602 AD-AD602_15 Datasheet
677Kb / 33P
Dual, Low Noise, Wideband Variable Gain Amplifiers
Rev. F
logo
Infineon Technologies A...
BFR193L3 INFINEON-BFR193L3_12 Datasheet
501Kb / 6P
For low noise, high-gain amplifiers up to 2 GHz
2012-08-08
BFR193W INFINEON-BFR193W_14 Datasheet
660Kb / 6P
For low noise, high-gain amplifiers up to 2 GHz
2014-04-07
More results




Sobre a Infineon Technologies AG


Infineon Technologies es un fabricante líder de semiconductores globales que se especializa en proporcionar soluciones de gestión de energía, seguridad y control para una variedad de industrias como sistemas automotrices, industriales y de comunicación.
La compañía fue fundada en 1999 y tiene su sede en Neubiberg, Alemania.
Infineon ofrece una amplia gama de productos que incluyen microcontroladores, semiconductores de energía, sensores y otros circuitos integrados.
La compañía tiene una fuerte presencia en el mercado global, con operaciones e instalaciones en varios países de todo el mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com