Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

AO4419 Datasheet (PDF) - shenzhen wanhexing Electronics Co.,Ltd

AO4419 Datasheet PDF - shenzhen wanhexing Electronics Co.,Ltd
No. de pieza AO4419
Descarga  AO4419 Descarga
Tamaño del archivo   2522.57 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  WHXPCB [shenzhen wanhexing Electronics Co.,Ltd]
Página de inicio  http://www.whxpcb.com
Logo WHXPCB - shenzhen wanhexing Electronics Co.,Ltd
Descripción Electrónicos 30V P-Channel MOSFET

AO4419 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AO4419 Datasheet PDF - shenzhen wanhexing Electronics Co.,Ltd

No. de pieza AO4419
Descarga  AO4419 Click to download

Tamaño del archivo   2522.57 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  WHXPCB [shenzhen wanhexing Electronics Co.,Ltd]
Página de inicio  http://www.whxpcb.com
Logo WHXPCB - shenzhen wanhexing Electronics Co.,Ltd
Descripción Electrónicos 30V P-Channel MOSFET

AO4419 Datasheet (HTML) - shenzhen wanhexing Electronics Co.,Ltd


AO4419 Detalles de producto

General Description
The AO4419 combines advanced trench MOSFET technology with a low resistance package to provide extremely low RDS(ON). This device is ideal for load switch and battery protection applications.

Product Summary
   VDS                                     -30V
   ID(at VGS=-10V)                     -9.7A
   RDS(ON)(at VGS=-10V)            < 20mΩ
   RDS(ON)(at VGS= -4.5V)           < 35mΩ

   100% UIS Tested
   100% Rg Tested




Número de pieza similar - AO4419

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
AO4419 ETC-AO4419 Datasheet
1Mb / 4P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4419 AOSMD-AO4419 Datasheet
274Kb / 6P
30V P-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4419 KEXIN-AO4419 Datasheet
1Mb / 5P
P-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO4419 VBSEMI-AO4419 Datasheet
1,002Kb / 9P
P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
AO4419 DOINGTER-AO4419 Datasheet
555Kb / 4P
P-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results


Descripción similar - AO4419

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM3481 TSC-TSM3481 Datasheet
358Kb / 6P
30V P-Channel MOSFET
TSM3401 TSC-TSM3401_07 Datasheet
349Kb / 6P
30V P-Channel MOSFET
TSM4435 TSC-TSM4435_07 Datasheet
358Kb / 6P
30V P-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3407A AOSMD-AO3407A_11 Datasheet
489Kb / 5P
30V P-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4411 WHXPCB-AO4411 Datasheet
2Mb / 6P
30V P-Channel MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM4459 TSC-TSM4459 Datasheet
62Kb / 4P
30V P-Channel MOSFET
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com