Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

UPG2121TB Datasheet (PDF) - NEC

UPG2121TB Datasheet PDF - NEC
No. de pieza UPG2121TB
Descarga  UPG2121TB Descarga
Tamaño del archivo   60.13 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  NEC [NEC]
Página de inicio  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Descripción Electrónicos L-BAND UP/DOWN CONVERTER

UPG2121TB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
UPG2121TB Datasheet PDF - NEC

No. de pieza UPG2121TB
Descarga  UPG2121TB Click to download

Tamaño del archivo   60.13 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  NEC [NEC]
Página de inicio  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Descripción Electrónicos L-BAND UP/DOWN CONVERTER

UPG2121TB Datasheet (HTML) - NEC


UPG2121TB Detalles de producto

DESCRIPTION
The µPG2121TB is L-band up-converter or down-converter IC (LO Buff. Amp. + Passive Mixer). The device can convert the RF frequency to IF frequency and operate low current. It housed in an original 6-pin super minimold package that is smaller than usual 6-pin minimold easy to install and contributes to miniaturizing the system.

FEATURES
• +2.8 V single voltage
• Low distortion (IIP3 = +23 dBm TYP.)
• Low current operation (IDD = 3.5 mA TYP.)
• LO buffer amplifier and passive mixer on a single chip
• 6-pin super minimold package (Size: 2.0 × 1.25 × 0.9 mm)

APPLICATION
• L-band digital cellular etc.




Número de pieza similar - UPG2121TB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
UPG2121TB RENESAS-UPG2121TB Datasheet
202Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2000
UPG2121TB-E3 RENESAS-UPG2121TB-E3 Datasheet
202Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2000
More results


Descripción similar - UPG2121TB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
UPC2721 NEC-UPC2721 Datasheet
90Kb / 12P
GENERAL PURPOSE L-BAND DOWN CONVERTER ICs
UPC2782GR NEC-UPC2782GR Datasheet
190Kb / 20P
L BAND DOWN CONVERTER IC
UPC2795GV NEC-UPC2795GV Datasheet
133Kb / 12P
GENERAL PURPOSE L-BAND DOWN CONVERTER
logo
Sony Corporation
CXA3008N-1 SONY-CXA3008N-1 Datasheet
225Kb / 12P
L-BAND DOWN CONVERTER IC
CXA3068N SONY-CXA3068N Datasheet
144Kb / 11P
L-band Down Converter for Satellite Tuner
CXA3108AQ SONY-CXA3108AQ Datasheet
257Kb / 19P
L-band Down Converter IC with On-Chip PLL
logo
ATMEL Corporation
U2730B-N ATMEL-U2730B-N Datasheet
208Kb / 17P
L-band Down-converter for DAB Receivers
logo
TEMIC Semiconductors
U2730B-B TEMIC-U2730B-B Datasheet
271Kb / 12P
L-Band Down-Converter for DAB Receivers
logo
California Eastern Labs
UPC8112TB CEL-UPC8112TB Datasheet
173Kb / 5P
3 V SILICON MMIC L-BAND FREQUENCY DOWN CONVERTER
logo
ATMEL Corporation
ATR2730 ATMEL-ATR2730 Datasheet
287Kb / 18P
L-band Down-converter for DAB Receivers
More results




Sobre a NEC


NEC Corporation es una empresa japonesa de tecnología de la información y electrónica multinacional. La compañía fue fundada en 1899 y tiene su sede en Tokio, Japón. NEC proporciona una amplia gama de productos y servicios, incluidas tecnología de la información, telecomunicaciones y electrónica. Su cartera incluye hardware de computadora, software y servicios, soluciones de red, soluciones de pantalla y servidores empresariales y soluciones de almacenamiento.

NEC es conocido por su experiencia en el campo de la tecnología de la información y su capacidad para ofrecer productos y servicios innovadores y de alta calidad. La compañía tiene operaciones e instalaciones en varios países de todo el mundo y tiene una fuerte presencia en la región de Asia y el Pacífico. NEC trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para proporcionar soluciones personalizadas que cumplan con sus requisitos y necesidades específicas.

Además de su negocio principal, NEC también está activo en los campos de la investigación y el desarrollo, y participa en diversos proyectos relacionados con tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, las redes 5G e Internet de las cosas (IoT). NEC se compromete a ofrecer soluciones sostenibles que apoyen el desarrollo de la sociedad y mejoren la calidad de vida de las personas de todo el mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com