Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

TIP35E Datasheet (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

TIP35E Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
No. de pieza TIP35E
Descarga  TIP35E Descarga
Tamaño del archivo   151.67 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Página de inicio  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Descripción Electrónicos isc Silicon NPN Power Transistor

TIP35E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TIP35E Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

No. de pieza TIP35E
Descarga  TIP35E Click to download

Tamaño del archivo   151.67 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Página de inicio  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Descripción Electrónicos isc Silicon NPN Power Transistor

TIP35E Datasheet (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited


TIP35E Detalles de producto

DESCRIPTION
• DC Current Gain-
   : hFE= 25(Min)@IC = 1.5A
• Collector-Emitter Sustaining Voltage-
   : VCEO(SUS)= 140V(Min)
• Complement to Type TIP36E
• Current Gain-Bandwidth Product-
   : fT= 3.0MHz(Min)@IC= 1.0A

APPLICATIONS
• Designed for use in general purpose power amplifier and
   switching applications.




Número de pieza similar - TIP35E

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Mospec Semiconductor
TIP35E MOSPEC-TIP35E Datasheet
164Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(25A,120-160V,125W)
More results


Descripción similar - TIP35E

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
BD907 ISC-BD907 Datasheet
106Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BU2727AF ISC-BU2727AF Datasheet
98Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BU326 ISC-BU326 Datasheet
57Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BU326A ISC-BU326A Datasheet
129Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
MJ413 ISC-MJ413 Datasheet
71Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BUX47A ISC-BUX47A Datasheet
76Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BUV48CFI ISC-BUV48CFI Datasheet
111Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BUV70 ISC-BUV70 Datasheet
102Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BU406 ISC-BU406 Datasheet
134Kb / 3P
isc Silicon NPN Power Transistor
More results




Sobre a Inchange Semiconductor Company Limited


Inchange Semiconductor Company Limited es una compañía de semiconductores chino que fue fundada en 1997.

La compañía ofrece una amplia gama de productos que incluyen dispositivos de energía discretos y analógicos, y diodos para diversas aplicaciones en los mercados automotrices, industriales y de consumo.

Inchange es conocido por su enfoque en la calidad y la confiabilidad, y sus productos se utilizan ampliamente en la gestión de energía, la iluminación y otras aplicaciones.

La compañía tiene operaciones en varios países y es uno de los principales proveedores de dispositivos de energía y diodos en la región de Asia y el Pacífico.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com