Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

MM3Z2V7ST1G Datasheet (PDF) - ON Semiconductor

MM3Z2V7ST1G Datasheet PDF - ON Semiconductor
No. de pieza MM3Z2V7ST1G
Descarga  MM3Z2V7ST1G Descarga
Tamaño del archivo   68.89 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos Zener Voltage Regulators

MM3Z2V7ST1G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MM3Z2V7ST1G Datasheet PDF - ON Semiconductor

No. de pieza MM3Z2V7ST1G
Descarga  MM3Z2V7ST1G Click to download

Tamaño del archivo   68.89 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos Zener Voltage Regulators

MM3Z2V7ST1G Datasheet (HTML) - ON Semiconductor


MM3Z2V7ST1G Detalles de producto

Zener Voltage Regulators 200 mW SOD−323 Surface Mount Tight Tolerance Portfolio

This series of Zener diodes is packaged in a SOD−323 surface mount package that has a power dissipation of 200 mW. They are designed to provide voltage regulation protection and are especially attractive in situations where space is at a premium. They are well suited for applications such as cellular phones, hand−held portables, and high density PC boards.

Specification Features:
• Standard Zener Breakdown Voltage Range −2.4 V to 18 V
• Steady State Power Rating of 200 mW
• Small Body Outline Dimensions: 0.067″ x 0.049″ (1.7 mm x 1.25 mm)
• Low Body Height: 0.035″ (0.9 mm)
• Package Weight: 4.507 mg/unit
• ESD Rating of Class 3 (>16 kV) per Human Body Model
• Tight Tolerance VZ
• Pb−Free Packages are Available

Mechanical Characteristics:
CASE: Void-free, transfer-molded plastic
FINISH: All external surfaces are corrosion resistant
MAXIMUM CASE TEMPERATURE FOR SOLDERING PURPOSES: 260°C for 10 Seconds
LEADS: Plated with Pb−Sn or Sn only (Pb−Free)
POLARITY: Cathode indicated by polarity band
FLAMMABILITY RATING: UL 94 V−0
MOUNTING POSITION: Any




Número de pieza similar - MM3Z2V7ST1G

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
MM3Z2V7ST1 ONSEMI-MM3Z2V7ST1 Datasheet
45Kb / 4P
Zener Voltage Regulators
November, 2004 ??Rev. 10
More results


Descripción similar - MM3Z2V7ST1G

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
MMBZ5221BLT1 ONSEMI-MMBZ5221BLT1 Datasheet
72Kb / 6P
Zener Voltage Regulators
August, 2004 ??Rev. 5
MM3ZXXXT1G ONSEMI-MM3ZXXXT1G Datasheet
151Kb / 5P
Zener Voltage Regulators
January, 2012 ??Rev. 9
BZX84C3V3ET1G ONSEMI-BZX84C3V3ET1G Datasheet
173Kb / 6P
Zener Voltage Regulators
January, 2012 ??Rev. 8
MMBZ5234ELT1G ONSEMI-MMBZ5234ELT1G Datasheet
154Kb / 6P
Zener Voltage Regulators
December, 2011 ??Rev. 7
MMSZ15T3G ONSEMI-MMSZ15T3G Datasheet
157Kb / 6P
Zener Voltage Regulators
January, 2012 ??Rev. 11
SZMM3Z3V0T1G ONSEMI-SZMM3Z3V0T1G Datasheet
107Kb / 5P
Zener Voltage Regulators
January, 2012 ??Rev. 9
SZMM5Z18VT1G ONSEMI-SZMM5Z18VT1G Datasheet
103Kb / 4P
Zener Voltage Regulators
January, 2014 ??Rev. 12
MMSZ5V1T3G ONSEMI-MMSZ5V1T3G Datasheet
174Kb / 6P
Zener Voltage Regulators
January, 2012 ??Rev. 11
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
BZT52C2V4 WINNERJOIN-BZT52C2V4_15 Datasheet
457Kb / 4P
Zener Voltage Regulators
logo
Leshan Radio Company
LM3Z8V2T1G LRC-LM3Z8V2T1G_15 Datasheet
106Kb / 6P
Zener Voltage Regulators
More results




Sobre a ON Semiconductor


ON Semiconductor hay una empresa que cotiza en bolsa que diseña, desarrolla y fabrica una amplia gama de productos de semiconductores para una variedad de aplicaciones que incluyen automotriz, informática, bienes de consumo, industriales y mercados de comunicaciones.
La compañía fue fundada en 1999 y tiene su sede en Phoenix, Arizona.
En Semiconductor ofrece una amplia cartera de gestión de energía, semiconductores analógicos y discretos que incluyen MOSFET de potencia, diodos, rectificadores, reguladores de voltaje, entre otros.
Los productos de la compañía están diseñados para ser eficientes en energía, confiables y rentables y se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidas la electrónica portátil, sistemas de automatización industrial, sistemas de energía renovable y electrónica automotriz.
El semiconductor se compromete con la innovación y la satisfacción del cliente, y se compromete a proporcionar las mejores soluciones de semiconductores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes .

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com