Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

16G2.5SY Datasheet (PDF) - Belden Inc.

No. de pieza 16G2.5SY
Descripción Electrónicos  MachFlex™ 350SY, 15C1G 2.5 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Inner Jkt, GSW Brd, PVC Outer Jkt
Tamaño del archivo   149.64 Kbytes
Html View  1   2 
Fabricante Electrónico  BELDEN [Belden Inc.]
Página de inicio  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.

16G2.5SY Datasheet (PDF) - Belden Inc.



Número de pieza similar - 16G2.5SY

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Belden Inc.
16G0.5 BELDEN-16G0.5 Datasheet
157Kb / 2P
MachFlex™ 350YY, 15C1G 0.5 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Jkt
03-19-2024
16G0.5-010100M BELDEN-16G0.5-010100M Datasheet
157Kb / 2P
MachFlex™ 350YY, 15C1G 0.5 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Jkt
03-19-2024
16G0.5-010200M BELDEN-16G0.5-010200M Datasheet
157Kb / 2P
MachFlex™ 350YY, 15C1G 0.5 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Jkt
03-19-2024
16G0.5-010300M BELDEN-16G0.5-010300M Datasheet
157Kb / 2P
MachFlex™ 350YY, 15C1G 0.5 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Jkt
03-19-2024
16G0.5-G8U100M BELDEN-16G0.5-G8U100M Datasheet
157Kb / 2P
MachFlex™ 350YY, 15C1G 0.5 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Jkt
03-19-2024
More results


Descripción similar - 16G2.5SY

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Belden Inc.
7200A BELDEN-7200A Datasheet
236Kb / 3P
MachFlex?? 1 Pr #24 Str BC, PO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, CM
7201A BELDEN-7201A Datasheet
238Kb / 3P
MachFlex?? 2 Pr #24 Str BC, PO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, CM
7202A BELDEN-7202A Datasheet
241Kb / 3P
MachFlex?? 3 Pr #24 Str BC, PO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, CM
7203A BELDEN-7203A Datasheet
248Kb / 3P
MachFlex?? 4 Pr #24 Str BC, PO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, CM
1349A BELDEN-1349A Datasheet
258Kb / 3P
CC Link, 5 C #1820 Str BC, PVCPO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, PVC Jkt, CM
123079E BELDEN-123079E Datasheet
139Kb / 2P
Profibus, 1 Pr #22 Str BC, PE Ins, OSTC Brd, PVC jkt, AIA, PVC Jkt, PLTC CM Profibus DP
05-05-2023
8678 BELDEN-8678 Datasheet
153Kb / 2P
Electronic, 2 C #10 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt
05-05-2023
9965 BELDEN-9965 Datasheet
159Kb / 2P
Electronic, 1 C #22 Str TC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, PVC Jkt
05-05-2023
8484 BELDEN-8484 Datasheet
144Kb / 2P
Electronic, 4 C #20 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt
05-05-2023
32P1620 BELDEN-32P1620 Datasheet
149Kb / 2P
Inst PVC/PVC, 20 Pr #16 Str BC, PVC Ins E1, IS/OS, Blk PVC Jkt, 300V
04-14-2023
More results

Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com