Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

PA0145-S Datasheet (PDF) - Proto Advantage SMD Adapter

No. de pieza PA0145-S
Descripción Electrónicos  LLP-44 Stencil (0.5 mm pitch, 7 x 7 mm body)
Tamaño del archivo   42.06 Kbytes
Html View  1 
Fabricante Electrónico  PROTOADVANTAGE [Proto Advantage SMD Adapter]
Página de inicio  www.Proto-Advantage.com
Logo PROTOADVANTAGE - Proto Advantage SMD Adapter

PA0145-S Datasheet (PDF) - Proto Advantage SMD Adapter



Número de pieza similar - PA0145-S

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Proto Advantage SMD Ada...
PA0145 PROTOADVANTAGE-PA0145 Datasheet
49Kb / 2P
LLP-44 to DIP-44 SMT Adapter (0.5 mm pitch, 7 x 7 mm body)
revision 1.0
More results


Descripción similar - PA0145-S

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
TDSO1150 VISHAY-TDSO1150 Datasheet
163Kb / 8P
Standard 7- Segment Display 7 mm
31-Aug-04
logo
NXP Semiconductors
SOT545-3 PHILIPS-SOT545-3 Datasheet
15Kb / 1P
plastic thermal enganced thin quad flat package; 48 leads; body 7 x 7 x 1 mm; exposed die pad
2004 Feb 05
logo
Coilcraft lnc.
7M2-101 COILCRAFT-7M2-101 Datasheet
151Kb / 4P
7 mm Tunable Inductors
logo
Vishay Siliconix
TDSG1150 VISHAY-TDSG1150_10 Datasheet
159Kb / 12P
Standard 7-Segment Display 7 mm
30-Jun-10
logo
ILSI America LLC
IL3R ILSI-IL3R Datasheet
46Kb / 2P
4 Pad Plastic Package, 1.4 mm x 7 mm
ILCX04 ILSI-ILCX04 Datasheet
46Kb / 2P
4 Pad Ceramic Package, 5 mm x 7 mm
logo
Vishay Siliconix
TDSL11 VISHAY-TDSL11_V01 Datasheet
152Kb / 9P
Low Current 7 mm 7-Segment Display
17-Apr-13
TDSY1150 VISHAY-TDSY1150_V01 Datasheet
167Kb / 12P
Standard 7-Segment Display 7 mm
06-Dec-2021
TDSG1150 VISHAY-TDSG1150_V02 Datasheet
167Kb / 12P
Standard 7-Segment Display 7 mm
06-Dec-2021
TDSL1150 VISHAY-TDSL1150_V01 Datasheet
151Kb / 9P
Low Current 7 mm 7-Segment Display
17-Apr-13
More results

Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com