Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

HX5006 Datasheet (PDF) - HBH Microwave GmbH

No. de pieza HX5006
Descripción Electrónicos  9 - 11 GHz Double Balanced Mixer
Tamaño del archivo   67.39 Kbytes
Html View  1   2   3 
Fabricante Electrónico  HBH [HBH Microwave GmbH]
Página de inicio  http://www.hbhmw.de/
Logo HBH - HBH Microwave GmbH

HX5006 Datasheet (PDF) - HBH Microwave GmbH



Número de pieza similar - HX5006

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
HBH Microwave GmbH
HX5001 HBH-HX5001 Datasheet
21Kb / 1P
4 - 6 GHz Active Mixer
HX5001 HBH-HX5001 Datasheet
19Kb / 1P
4 - 6 GHz Active Mixer
HX5001_SMD HBH-HX5001_SMD Datasheet
19Kb / 1P
4 - 6 GHz Active Mixer
HX5002 HBH-HX5002 Datasheet
20Kb / 1P
4 - 6 GHz Mixer
HX5002 HBH-HX5002 Datasheet
19Kb / 1P
4 - 6 GHz Mixer
More results


Descripción similar - HX5006

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC130 HITTITE-HMC130 Datasheet
180Kb / 6P
GaAs MMIC DOUBLE-BALANCED MIXER, 6 - 11 GHz
logo
TEMIC Semiconductors
U2795B TEMIC-U2795B Datasheet
350Kb / 13P
2.5-GHz Double Balanced Mixer
logo
ATMEL Corporation
U2795B ATMEL-U2795B Datasheet
457Kb / 14P
2.5-GHz Double balanced Mixer
logo
List of Unclassifed Man...
SGM-2-17 ETC1-SGM-2-17 Datasheet
253Kb / 4P
DOUBLE-BALANCED MIXER DOUBLE-BALANCED MIXER
logo
Tyco Electronics
MA4EX1201-1300T MACOM-MA4EX1201-1300T Datasheet
332Kb / 3P
GaAs MMIC Double Balanced 11-15 GHz Mixer
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC130 HITTITE-HMC130_07 Datasheet
181Kb / 6P
GaAs MMIC DOUBLE-BALANCED MIXER, 6 - 11 GHz
HMC130 HITTITE-HMC130_09 Datasheet
196Kb / 6P
GaAs MMIC DOUBLE-BALANCED MIXER, 6 - 11 GHz
HMC219AMS8 HITTITE-HMC219AMS8 Datasheet
565Kb / 6P
GaAs MMIC SMT DOUBLE-BALANCED MIXER, 4.5 - 9 GHz
HMC412AMS8G HITTITE-HMC412AMS8G Datasheet
647Kb / 6P
DOUBLE-BALANCED MIXER, 9 - 15 GHz
HMC412MS8G HITTITE-HMC412MS8G_10 Datasheet
498Kb / 6P
DOUBLE-BALANCED MIXER, 9 - 15 GHz
More results

Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com