| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
ST72324J2 Datasheet(PDF) 36 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST72324J2 Datasheet(HTML) 36 Page - STMicroelectronics |
|
36 / 156 page ![]() ST72324J/K 36/156 INTERRUPTS (Cont’d) Figure 22. External Interrupt Control bits IS10 IS11 EICR SENSITIVITY CONTROL PBOR.3 PBDDR.3 IPB BIT PB3 ei2 INTERRUPT SOURCE PORT B [3:0] INTERRUPTS PB3 PB2 PB1 PB0 IS10 IS11 EICR SENSITIVITY CONTROL PBOR.7 PBDDR.7 PB7 ei3 INTERRUPT SOURCE PORT B [7:4] INTERRUPTS PB7 PB6 PB5 PB4 IS20 IS21 EICR SENSITIVITY CONTROL PAOR.3 PADDR.3 IPA BIT PA3 ei0 INTERRUPT SOURCE PORT A3 INTERRUPT IS20 IS21 EICR SENSITIVITY CONTROL PFOR.2 PFDDR.2 PF2 ei1 INTERRUPT SOURCE PORT F [2:0] INTERRUPTS PF2 PF1 PF0 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |