Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LL4448 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

No. de pieza LL4448
Descripción Electrónicos  SMD Small Signal Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Página de inicio  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

LL4448 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  LL4448 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor LL4448 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
MCL4148, MCL4448
MCL4148, MCL4448
SMD Small Signal Diodes
SMD Kleinsignal-Dioden
IFAV = 150 mA
VF1
< 1.0 V
Tjmax = 175°C
VRRM = 100 V
IFSM1 = 2 A
trr
< 4 ns
Version 2018-01-26
~ SOD-106
Glass Quadro MicroMelf
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Signal processing,
High-speed switching
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Signalverarbeitung,
Schnelles Schalten
Standardausführung 1)
Features
Very high switching speed
Low junction capacitance
Low leakage current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Extrem schnelles Schalten
Niedrige Sperrschichtkapazität
Niedriger Sperrstrom
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
2500 / 7“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.01 g
Gewicht ca.
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
These diodes are available in alternative case outlines
Diese Dioden sind auch in alternativen Gehäuseformen lieferbar
DO-35
MiniMELF
Q-MiniMELF
SOD-123F
SOD-323F
= 1N4148
1N4448
= LL4148
LL4448
= LS4148
LS4448
= 1N4148W
1N4448W
= 1N4148WS 1N4448WS
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
MCL4148, MCL4448
Power dissipation
Verlustleistung
Ptot
500 mW 3)
Maximum average forward current
Dauergrenzstrom
IFAV
150 mA 3)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
IFRM
300 mA 3)
Non repetitive peak forward surge current
Stoßstrom-Grenzwert
tp ≤ 1 s
tp ≤ 1 µs
IFSM
0.5 A
2 A
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM
100 V
Reverse voltage
Sperrspannung
DC
VR
75 V
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-55...+175°C
-55...+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C, unless otherwise specified – TA = 25°C, wenn nicht anders angegeben
3
Mounted on 3 mm2 copper pads per terminal – Montage auf 3 mm2 Kupferbelag (Lötpads) je Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS


Número de pieza similar - LL4448

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
LL4448 VISHAY-LL4448 Datasheet
292Kb / 5P
Small Signal Fast Switching Diodes
24-Mar-06
logo
Zowie Technology Corpor...
LL4448 ZOWIE-LL4448 Datasheet
43Kb / 2P
SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODES
logo
Semtech Corporation
LL4448 SEMTECH-LL4448 Datasheet
261Kb / 4P
Silicon Expitaxial Planar Diode?
logo
Shanghai Lunsure Electr...
LL4448 CHENYI-LL4448 Datasheet
170Kb / 3P
SMALL SIGNAL SWITCHING DIODE
logo
Diodes Incorporated
LL4448 DIODES-LL4448 Datasheet
57Kb / 2P
FAST SWITCHING SURFACE MOUNT DIODE
DS12013 Rev. F-2
More results

Descripción similar - LL4448

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Diotec Semiconductor
BAS16 DIOTEC-BAS16_16 Datasheet
187Kb / 2P
SMD Small Signal Diodes
BAS16 DIOTEC-BAS16_17 Datasheet
194Kb / 2P
SMD Small Signal Diodes
BAS16 DIOTEC-BAS16_18 Datasheet
194Kb / 2P
SMD Small Signal Diodes
BAS16W DIOTEC-BAS16W Datasheet
191Kb / 2P
SMD Small Signal Diodes
BAS19 DIOTEC-BAS19_18 Datasheet
164Kb / 2P
SMD Small Signal Diodes
BAS31 DIOTEC-BAS31_18 Datasheet
174Kb / 2P
SMD Small Signal Diodes
BAS316WS DIOTEC-BAS316WS Datasheet
151Kb / 2P
SMD Small Signal Diodes
BAS31 DIOTEC-BAS31_1 Datasheet
174Kb / 2P
SMD Small Signal Diodes
BAS216WT DIOTEC-BAS216WT_18 Datasheet
140Kb / 2P
SMD Small Signal Diodes
BAS21W DIOTEC-BAS21W Datasheet
159Kb / 2P
SMD Small Signal Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com