Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LCWJDSH.EC Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LCWJDSH.EC
Descripción Electrónicos  white SMT package, colored diffused silicone resin
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWJDSH.EC Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LCWJDSH.EC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 24 page
background image
LCW JDSH.EC
2011-10-12 Released 1.0
5
Brightness Groups
Helligkeits-Gruppierungsschema
Forward Voltage Groups
2) page 23
Durchlassspannungsgruppe
2) Seite 23
Group
Brightness
1) page 23
Brightness
1) page 23
Luminous Flux
3) page 23
Gruppe
Lichtstärke
1) Seite 23
Lichtstärke
1) Seite 23
Lichtstrom
3) Seite 23
I
v(mcd)
I
v(mcd)
Φ
V(mlm)
ET
9700
10420
30200
EU
10420
11200
32400
FP
11200
12100
34900
FQ
12100
13000
37600
FR
13000
14000
40500
FS
14000
15000
43500
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness
groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die
aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
warm white
Gruppe
(min.)[V]
(max.)[V]
L
2.80
3.00
M
3.00
3.20
N
3.20
3.40



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24