Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LVW5SN Datasheet(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LVW5SN
Descripción Electrónicos  white SMD package, colorless clear silicone
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LVW5SN Datasheet(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LVW5SN Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LVW5SN Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LVW5SN Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LVW5SN Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LVW5SN Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LVW5SN Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LVW5SN Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LVW5SN Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LVW5SN Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 18 page
background image
LV W5SN
2010-09-08
9
Relative Vorwärtsspannung
2)4) Seite 18
Relative Forward Voltage
2)4) page 18
ΔV
F = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA
Dominante Wellenlänge
2) Seite 18
Dominant Wavelength
2) page 18
λ
dom = f (Tj); IF = 700 mA
Relativer Lichtstrom
2) Seite 18
Relative Luminous Flux
2) page 18
Φ
V/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA
-40
-0.4
Δ
T
j
OHL03840
˚C
0
40
80
120
V
F
V
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.6
-40
-1.0
T
j
OHL03841
˚C
0
40
80
120
nm
-0.5
0
0.5
1.0
2.0
λ
dom
Δ
-40
0
T
j
OHL03842
˚C
0
40
80
120
(25 ˚C)
V
Φ
V
Φ
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com