| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
LCWH9GP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LCWH9GP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 26 page ![]() 2017-06-06 2 Version 1.4 LCW H9GP Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux 1) page 25 Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom 1) Seite 25 Bestellnummer I F = 350 mA [K] ΦV [lm] LCW H9GP-JZKY-4R9T-1 3000 61 ... 97 Q65111A0920 LCW H9GP-JZKZ-4O9Q-1 3500 61 ... 112 Q65111A0921 LCW H9GP-KXLX-4J8K-1 4500 71 ... 130 Q65111A0923 LCW H9GP-JZLX-4L8N-1 4000 61 ... 130 Q65111A0922 LCW H9GP-JZKY-4U9X-1 2700 61 ... 97 Q65111A0919 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW H9GP-JZKZ-4O9Q-1 means that only one group JZ, KX, KY, KZ will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LCW H9GP-JZKZ-4O9Q-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LCW H9GP-JZKZ-4O9Q-1 means that only one forward voltage group 8E,8F,8G,8H will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW H9GP-JZKZ-4O9Q-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen JZ, KX, KY, KZ enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCW H9GP-JZKZ-4O9Q-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LCW H9GP-JZKZ-4O9Q-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCW H9GP-JZKZ-4O9Q-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 8E,8F,8G,8H enthalten (siehe Seite 5). |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |