Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LCY-TWTG Datasheet(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LCY-TWTG
Descripción Electrónicos  white PLCC-2 package, black surface colored diffused silicone resin
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCY-TWTG Datasheet(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCY-TWTG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
2016-11-03
10
Version 1.2
LCY TWTG
Relative Forward Voltage 7) page 22
Relative Vorwärtsspannung 7) Seite 22
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 20 mA
Relative Luminous Intensity 7) page 22
Relative Lichtstärke 7) Seite 22
IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 20 mA
Chromaticity Coordinate Shift 7) page 22
Farbortverschiebung 7) Seite 22
ΔCx, ΔCy = f(Tj); IF = 20 mA
LCY TWTG
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Tj [°C]
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
∆VF [V]
LCY TWTG
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Tj [°C]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
Iv
Iv(25°C)
LCY TWTG
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Tj [°C]
-0.004
-0.002
0.000
0.002
0.004
∆Cx
∆Cy
: Cx
: Cy



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com