Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LT-W51M Datasheet(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LT-W51M
Descripción Electrónicos  white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LT-W51M Datasheet(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LT-W51M Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LT-W51M Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LT-W51M Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LT-W51M Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LT-W51M Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LT-W51M Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LT-W51M Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LT-W51M Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LT-W51M Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LB W51M, LD W51M, LT W51M
2009-06-16
7
Relative spektrale Emission
2) Seite 18
Relative Spectral Emission
2) page 18
V(
λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φ
rel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 350 mA
Abstrahlcharakteristik
2) Seite 18
Radiation Characteristic
2) page 18
Ι
rel = f (ϕ); TA = 25 °C
0
400
true green
550
450
500
600
650
nm
λ
700
OHL02646
Φ
20
40
60
80
%
100
rel
λ
V
blue
deep blue
OHL03427
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
0.4
0.6
0.8
1.0
100˚
90˚
80˚
70˚
60˚
50˚
10˚
20˚
30˚
40˚
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
ϕ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com