Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

SFH-4500 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza SFH-4500
Descripción Electrónicos  Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-4500 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  SFH-4500 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-4500 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-4500 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-4500 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-4500 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-4500 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-4500 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
SFH 4500, SFH 4505
2003-10-29
5
Relative Spectral Emission
I
erel = f (λ)
Forward Current I
F = f (VF)
single pulse, t
p = 20 µs
Permissible Pulse Handling
Capability
I
F = f (τ), TA = 25 °C,
duty cycle
D = parameter
OHF00777
nm
800
Ι
erel
λ
0
850
900
950 1000
1100
20
40
60
80
100
OHF00784
10
-3
V
mA
0
Ι
F
V
F
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
4.5
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
OHF00041
10
-5
F
I
T
P
t
=
D
P
t
T
p
t
F
I
0.005
0.01
0.02
0.05
D
10
-4 10-3 10-2 10-1 100 101
2
10
s
0.1
0.2
0.5
1
=
5
-1
10
5
A
10
0
1
10
Radiant Intensity
Ι
e/Ιe (100 mA) = f (IF)
Single pulse, t
p = 20 µs
Radiation Characteristic
I
erel = f (ϕ)
e
e (100 mA)
mA
OHF00809
F
Ι
Ι
Ι
10
4
0
10
10
1
10
23
10
10 -3
10 -2
10
10 -1
0
10 2
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
10˚
20˚
40˚
30˚
OHF01019
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Max. Permissible Forward Current
I
F = f (TA)
OHF01534
0
IF
T
0
25
50
75
100
125
mA
10 20 30 40 50 60 70 80 ˚C 100



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com