Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LP-M675 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LP-M675
Descripción Electrónicos  white SMT package, colorless clear resin
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LP-M675 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LP-M675 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LP-M675 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LP-M675 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LP-M675 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LP-M675 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LP-M675 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LP-M675 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LP-M675 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LP-M675 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
Version 1.1
LP M675
2014-10-24
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups 3) page 19
Dominant Wellenlängengruppen
3) Seite 19
Group
Luminous Intensity
1) page 19
Luminous Intensity
1) page 19
Luminous Flux 7) page 19
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstrom 7) Seite 19
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
M2
22.4
28
80
N1
28
35.5
100
N2
35.5
45
120
P1
45
56
150
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
pure green
Gruppe
(min.) λ
dom
[nm]
(max.) λ
dom
[nm]
2
554
557
3
557
560
4
560
563
5
563
566
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20