| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
LCW-G6CP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LCW-G6CP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 28 page ![]() 2015-04-30 2 Version 1.2 LCW G6CP Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Intensity 1) page 27 Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstärke 1) Seite 27 Bestellnummer I F = 140 mA [K] I V [cd] LCW G6CP-DAFA-4J8K 4500 4.5 ... 14 Q65111A0081 LCW G6CP-DAFA-4L8N 4000 4.5 ... 14 Q65111A0082 LCW G6CP-DAFA-4O9Q 3500 4.5 ... 14 Q65111A0083 LCW G6CP-DAFA-4R9T 3000 4.5 ... 14 Q65111A0079 LCW G6CP-DAFA-4U9X 2700 4.5 ... 14 Q65111A0080 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW G6CP-DAFA-4L8N means that only one group DA, DB, EA, EB, FA will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LCW G6CP-DAFA-4L8N means that the device will be shipped within the specified limits. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW G6CP-DAFA-4L8N bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen DA, DB, EA, EB, FA enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCW G6CP-DAFA-4L8N bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LCW G6CP-DAFA-4L8N bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |