| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
ST485ER Datasheet(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST485ER Datasheet(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 13 page ![]() ST485ER 10/13 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 3.3 0.130 a1 0.7 0.028 B 1.39 1.65 0.055 0.065 B1 0.91 1.04 0.036 0.041 b 0.5 0.020 b1 0.38 0.5 0.015 0.020 D 9.8 0.386 E 8.8 0.346 e 2.54 0.100 e3 7.62 0.300 e4 7.62 0.300 F 7.1 0.280 I 4.8 0.189 L 3.3 0.130 Z 0.44 1.6 0.017 0.063 Plastic DIP-8 MECHANICAL DATA P001F |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |