Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

XC6135 Datasheet(PDF) 9 Page - Torex Semiconductor

No. de pieza XC6135
Descripción Electrónicos  Ultra-Low Power (44nA) Voltage Detector with Separated Sense Pin
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TOREX [Torex Semiconductor]
Página de inicio  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6135 Datasheet(HTML) 9 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6135 Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6135 Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6135 Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6135 Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6135 Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC6135 Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC6135 Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC6135 Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor XC6135 Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 27 page
background image
9/27
XC6135
Series
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (SPEC TABLE)
Table of Characteristics by Voltage Setting
NOMINAL
E-1
E-2
E-3
E-4
DETECT
Ta=25℃
-40℃≦Ta≦105℃
Ta=25℃
-40℃≦Ta≦105℃
VOLTAGE(V)
Hysteresis Width (mV)
SENSE Resistance (MΩ)
VDF(T)
TYP.
MAX.
TYP.
MAX.
MIN
TYP.
MIN
TYP.
0.5
1
2.0
1
2.2
4.0
23
3.1
23
0.6
1
2.4
1
2.7
3.6
27
3.0
27
0.7
1
2.8
1
3.1
2.8
31
2.7
31
0.8
1
3.2
1
3.5
2.5
35
2.4
35
0.9
1
3.6
1
4.0
2.9
38
2.8
38
1.0
2
4.0
2
4.4
4.0
39
3.9
39
1.1
2
4.4
2
4.9
14
39
11
39
1.2
2
4.8
2
5.3
15
40
12
40
1.3
2
5.2
2
5.7
16
42
13
42
1.4
2
5.6
2
6.2
17
41
13
41
1.5
2
6.0
2
6.6
16
41
13
41
1.6
2
6.4
2
7.1
16
41
13
41
1.7
3
6.8
3
7.5
16
40
13
40
1.8
3
7.2
3
8.0
16
39
12
39
1.9
3
7.9
3
8.7
16
39
12
39
2.0
3
8.6
3
9.5
16
38
12
38
2.1
4
9.4
4
10
16
37
12
37
2.2
4
10
4
11
16
37
12
37
2.3
5
11
5
12
16
36
12
36
2.4
5
12
5
13
15
36
12
36
2.5
6
13
6
14
15
36
12
36
2.6
6
14
6
15
15
35
12
35
2.7
7
15
7
16
15
35
12
35
2.8
8
16
8
17
15
35
12
35
2.9
8
17
8
18
15
35
12
35
3.0
9
18
9
19
15
34
11
34
3.1
9
19
9
20
15
34
11
34
3.2
10
20
10
21
15
34
11
34
3.3
11
21
11
23
15
34
11
34
3.4
12
22
12
24
15
33
11
33
3.5
12
23
12
25
15
33
11
33
3.6
13
25
13
26
15
33
11
33
3.7
14
26
14
28
15
33
11
33
3.8
15
27
15
29
15
33
11
33
3.9
16
29
16
30
15
33
11
33
4.0
17
30
17
32
15
33
11
33
4.1
18
32
18
33
15
32
11
32
4.2
19
33
19
35
15
32
11
32
4.3
20
35
20
36
15
32
11
32



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com