Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

MB2S Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

No. de pieza MB2S
Descripción Electrónicos  SMD Single Phase Bridge Rectifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Página de inicio  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

MB2S Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  MB2S Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor MB2S Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
MB2S ... MB10S
MB2S ... MB10S
SMD Single Phase Bridge Rectifier
SMD Einphasen-Brückengleichrichter
IFAV = 0.5/0.8 A
VF
< 1 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 80 ... 1000 V
IFSM = 32/35 A
trr
~ 1500 ns
Version 2017-07-18
~ TO-269AA
MiniDIL SLIM
Dimensions - Maße [mm]
Typical Application
50/60 Hz Mains Rectification
Power Supplies
Commercial grade 1)
Typische Anwendung
50/60 Hz Netzgleichrichtung
Stromversorgungen
Standardausführung 1)
Features
Slim profile package
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheit
Schlanke Bauhöhe
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
5000 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.1 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Code
3)
Maximum alternating input voltage
Max. Eingangswechselspannung
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VVRMS [V] 4)
VRRM [V] 5)
MB2S
MC YM
140
200
MB4S
ME YM
280
400
MB6S
MJ YM
420
600
MB8S
MK YM
560
800
MB10S
MM YM
700
1000
Max. rectified output current
Dauergrenzstrom am Brückenausgang
TA = 40°C
IFAV
0.5 A 6)
0.8 A 7)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
TA = 40°C
IFRM
6.4 A 6)
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
32 A
35 A
Rating for fusing
Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
5.1 A2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Bar denotes “DC side”; “XXX” is a two or three digit production code
Balken kennzeichnet „Gleichstromseite“; „XXX“ ist ein zwei- oder dreistelliger Produktionscode
4
Eventual superimposed voltage peaks must not exceed VRRM – Evtl. überlagerte Spannungsspitzen dürfen VRRM nicht überschreiten
5
Valid per diode – Gültig pro Diode
6
Mounted on P.C. Board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
7
Mounted on Alumina Substrate 2500mm² with 1 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Aluminium-Substrat 2500mm² mit 1 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
1
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
Pb
RoHS
Halogen
FREE
6.5+0.3
5.1+0.2
0.7
2.54
4.7±0.1
+
~
~


Número de pieza similar - MB2S

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
MB2S FAIRCHILD-MB2S Datasheet
140Kb / 3P
0.5 Ampere Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
General Semiconductor
MB2S GE-MB2S Datasheet
227Kb / 2P
MINIATURE GLASS PASSIVATED SINGLE-PHASE SURFACE MOUNT BRIDGE RECTIFIER
logo
Micro Commercial Compon...
MB2S MCC-MB2S Datasheet
51Kb / 2P
0.5Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Semikron International
MB2S SEMIKRON-MB2S Datasheet
205Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge Rectifiers
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
MB2S BILIN-MB2S Datasheet
119Kb / 2P
SILICON BRIDGE RECTIFIERS
More results

Descripción similar - MB2S

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Diotec Semiconductor
B40S2A DIOTEC-B40S2A_16 Datasheet
156Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
S40 DIOTEC-S40_17 Datasheet
159Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
ABS15D DIOTEC-ABS15D Datasheet
177Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
B40S2A DIOTEC-B40S2A_17 Datasheet
162Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
B40S DIOTEC-B40S_18 Datasheet
188Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
B40S2A DIOTEC-B40S2A_18 Datasheet
190Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
B40S15A DIOTEC-B40S15A_18 Datasheet
188Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
S40 DIOTEC-S40_18 Datasheet
187Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
S125K DIOTEC-S125K_18 Datasheet
219Kb / 3P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
B40S DIOTEC-B40S_19 Datasheet
142Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com