| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STV0974ETR Datasheet(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV0974ETR Datasheet(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 69 page ![]() 14/61 STV0974 Functional description 4.4.1 Raster to block converter This block transforms the raster scan ordered data into block based ordered data. This data ordering is compliant with ISO DIS 10918-1 Annex A - Section A.2. The sequence of the input data stream is the following: line 1 from left to right up to pixel n, then line 2 from left to right......up to line m, pixel n. The output data stream sequence is block based. The image is segmented into MCU (minimum coded units) as illustrated in Figure 5. Figure 4: Data sequence at Raster to block input Figure 5: MCU data order YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V Y U Y V Y U Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V Y U Y V Y U Y V Y U Y V YU Y V YU Y V Y U Y V Y U Y V Y U Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V Y U Y V Y U Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V Y U Y V Y U Y V Y U Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V Y U Y V Y U Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V YU Y V Y U Y V Y U Y V Y U Y V line 1 line m pixel 1 pixel n line 1 line n pixel 1 pixel n MCU(1,1) MCU(2,1) MCU (n/16 -1,1) MCU (n/16,1) MCU(2,1) MCU(1,n/8) MCU(2,n/8) MCU(n/16 -1,n/8) MCU (n/16,n/8) 8 pixels 16 pixels |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |